công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

42HF140 bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

tên linh kiện 42HF140
Giải thích chi tiết về linh kiện  Standard Recovery Diodes, (Stud Version), 40 A
kích thước tập tin   123.33 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5   6   7 
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

42HF140 bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix



Số phần tương tự - 42HF140

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
42HF1400 IRF-42HF1400 Datasheet
138Kb / 9P
STANDARD RECOVERY DIODES
42HF1400M IRF-42HF1400M Datasheet
138Kb / 9P
STANDARD RECOVERY DIODES
More results


Mô tả tương tự - 42HF140

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
25FR VISHAY-25FR_12 Datasheet
155Kb / 7P
Standard Recovery Diodes (Stud Version), 25 A
29-Sep-08
85HF10 VISHAY-85HF10_12 Datasheet
152Kb / 9P
Standard Recovery Diodes, (Stud Version), 85 A
25-May-09
40HFR160M VISHAY-40HFR160M Datasheet
140Kb / 9P
Standard Recovery Diodes, (Stud Version), 40 A
25-May-09
VS-150U VISHAY-VS-150U Datasheet
137Kb / 7P
Standard Recovery Diodes (Stud Version), 150 A
30-May-16
VS-45L VISHAY-VS-45L Datasheet
213Kb / 9P
Standard Recovery Diodes (Stud Version), 150 A
25-Nov-13
VS-SD300N VISHAY-VS-SD300N Datasheet
210Kb / 8P
Standard Recovery Diodes (Stud Version), 380 A
05-Aug-14
VS-40HFR VISHAY-VS-40HFR Datasheet
165Kb / 9P
Standard Recovery Diodes,(Stud Version), 40 A
29-Jan-14
VS-SD500N VISHAY-VS-SD500N Datasheet
152Kb / 7P
Standard Recovery Diodes, (Stud Version), 475 A
10-Oct-2019
VS-40HFR VISHAY-VS-40HFR_V01 Datasheet
169Kb / 9P
Standard Recovery Diodes, (Stud Version), 40 A
Revision: 07-Sep-17
VS-16FR VISHAY-VS-16FR_V01 Datasheet
158Kb / 6P
Standard Recovery Diodes, (Stud Version), 16 A
11-Jan-18
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com