công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

JR1162-2PCS bảng dữ liệu (PDF) - Multicomp Pro

tên linh kiện JR1162-2PCS
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.5mm 4 Pole Plug for 4mm Cable Shielded
kích thước tập tin   131.38 Kbytes
Html View    Update soon   
nhà sản xuất  MULTICOMP [Multicomp Pro]
Trang chủ  https://www.multicomp-pro.com/
Logo MULTICOMP - Multicomp Pro

JR1162-2PCS bảng dữ liệu (PDF) - Multicomp Pro



Số phần tương tự - JR1162-2PCS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Knowles Electronics
JR100 KNOWLES-JR100 Datasheet
3Mb / 60P
Introduction to Knowles Precision Devices
logo
Multicomp Pro
JR1215 MULTICOMP-JR1215 Datasheet
144Kb / 1P
3.5mm Stereo Receptacle to Receptacle
14/12/20 V1.1
logo
Wall Industries,Inc.
JR12D12-420 WALL-JR12D12-420 Datasheet
151Kb / 3P
Single and Dual Outputs 10 Watt DC/DC Converter 2:1 Wide Input Voltage Range
JR12D12-420 WALL-JR12D12-420 Datasheet
348Kb / 5P
10 Watt DC/DC Power Converters
JR12D12-420 WALL-JR12D12-420 Datasheet
531Kb / 8P
10 Watt DC/DC Power Converters Single and Dual Outputs
More results


Mô tả tương tự - JR1162-2PCS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tensility International...
CA-354S TENSILITY-CA-354S Datasheet
85Kb / 2P
Cable, 4 conductor, 3.5mm plug, no ring, to stripped/tinned, 6 feet, shielded, 26 AWG
logo
CUI INC
SP-3501 CUI-SP-3501 Datasheet
222Kb / 1P
3.5mm STEREO PLUG
logo
List of Unclassifed Man...
BU-32603-0 ETC2-BU-32603-0 Datasheet
50Kb / 1P
Cable Mountable 4mm Shrouded Banana Plug
logo
Switchcraft, Inc.
35HDBAU SWITCH-35HDBAU Datasheet
130Kb / 1P
3.5mm STEREO PLUG
logo
Kycon, Inc.
STX-35061 KYCON-STX-35061 Datasheet
403Kb / 1P
3.5mm Audio Jack, Through Hole, 4 Pole
logo
List of Unclassifed Man...
MJ-064H ETC1-MJ-064H Datasheet
488Kb / 2P
3.5mm Jack - Socket, 4 pole
logo
Molex Electronics Ltd.
732390230 MOLEX-732390230 Datasheet
77Kb / 1P
MX-VNA 3.5MM PLUG TO 3.5MM PLUG CABLE ASSEMBLY
2023/04/24
732390250 MOLEX-732390250 Datasheet
80Kb / 1P
MX-VNA 3.5MM PLUG TO 3.5MM PLUG ARMORED CABLE ASSEMBLY
2023/04/24
732390270 MOLEX-732390270 Datasheet
76Kb / 1P
MX-VNA 3.5MM PLUG TO 3.5MM JACK CABLE ASSEMBLY
2023/04/24
732390290 MOLEX-732390290 Datasheet
77Kb / 1P
MX-VNA 3.5MM PLUG TO 3.5MM JACK ARMORED CABLE ASSEMBLY
2023/04/24
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com