công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BF09T4D110 bảng dữ liệu (PDF) - LOVATO Electric S.p.A.

tên linh kiện BF09T4D110
Giải thích chi tiết về linh kiện  FOUR-POLE CONTACTOR, IEC OPERATING CURRENT ITH (AC1) = 25A, DC COIL, 110VDC
kích thước tập tin   195.23 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5   6 
nhà sản xuất  LOVATO [LOVATO Electric S.p.A.]
Trang chủ  https://www.lovatoelectric.com/gl_en/
Logo LOVATO - LOVATO Electric S.p.A.

BF09T4D110 bảng dữ liệu (PDF) - LOVATO Electric S.p.A.



Số phần tương tự - BF09T4D110

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LOVATO Electric S.p.A.
BF09T4D125 LOVATO-BF09T4D125 Datasheet
195Kb / 6P
FOUR-POLE CONTACTOR, IEC OPERATING CURRENT ITH (AC1) = 25A, DC COIL, 125VDC
More results


Mô tả tương tự - BF09T4D110

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
LXD1M7 ETC-LXD1M7 Datasheet
60Kb / 1P
CONTACTOR COIL 220/230V AC IEC
LC1D32B7 ETC2-LC1D32B7 Datasheet
64Kb / 1P
Contactor (TeSys D) Non-Reversing, 32A(AC3) 50A(AC1), 3-Pole (3 NO)
LC1D18U7 ETC2-LC1D18U7 Datasheet
63Kb / 1P
Contactor (TeSys D) Non-Reversing, 18A(AC3) 32A(AC1), 3-Pole (3 NO)
logo
SCHOTT CORPORATION
LC1D09F7 SCHOTT-LC1D09F7 Datasheet
60Kb / 1P
Contactor (TeSys D) Non-Reversing, 9A(AC3) 20A(AC1), 3-Pole (3 NO)
logo
List of Unclassifed Man...
YC1U-9A120 ETC2-YC1U-9A120 Datasheet
103Kb / 1P
Contactor IEC 9A 120VAC coil
logo
Schneider Electric
LC1D25BNE SCHNEIDER-LC1D25BNE Datasheet
124Kb / 4P
TeSys D contactor 3P 25A AC-3 up to 440V coil 24-60V AC/DC
Jan 4, 2021
LC1D25EHE SCHNEIDER-LC1D25EHE Datasheet
124Kb / 4P
TeSys D contactor 3P 25A AC-3 up to 440V coil 48-130V AC/DC
Jan 4, 2021
8910DP22V14 SCHNEIDER-8910DP22V14 Datasheet
160Kb / 2P
Contactor, Definite Purpose, 25A, 2 pole, 24/24 VAC 50/60 Hz coil, open
Apr 30, 2021
8910DP21V02 SCHNEIDER-8910DP21V02 Datasheet
175Kb / 2P
Contactor, Definite Purpose, 25A, 1 pole, 110/120 VAC 50/60 Hz coil, open
May 23, 2022
LC2D25F7 SCHNEIDER-LC2D25F7 Datasheet
113Kb / 5P
REVERSING CONTACTOR 575VAC 25A IEC
Mar 08, 2017
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com