công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HG4971DP-18FP-8NF bảng dữ liệu (PDF) - Infinite Electronics International, Inc.

tên linh kiện HG4971DP-18FP-8NF
Giải thích chi tiết về linh kiện  4950 MHz to 6500 MHz, Flat panel Antenna, 8x8 MIMO, 18 dBi, N Female
kích thước tập tin   618.78 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5 
nhà sản xuất  L-COM [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.l-com.com/
Logo L-COM - Infinite Electronics International, Inc.

HG4971DP-18FP-8NF bảng dữ liệu (PDF) - Infinite Electronics International, Inc.



Số phần tương tự - HG4971DP-18FP-8NF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infinite Electronics In...
HG4971DP-25D-RSP L-COM-HG4971DP-25D-RSP Datasheet
679Kb / 4P
4950 MHz to 7125 MHz, 1-foot Parabolic Antenna, 2x2 MIMO, 25 dBi, RPSMA
07/17/2023
HG4971DP-30D-NF L-COM-HG4971DP-30D-NF Datasheet
442Kb / 4P
4950 MHz to 7125 MHz, 2-foot Parabolic Antenna, 2x2 MIMO, 30 dBi, NF, 2 Pack
01/19/2024
HG4971DP-30D-RSP L-COM-HG4971DP-30D-RSP Datasheet
676Kb / 4P
4950 MHz to 7125 MHz, 2-foot Parabolic Antenna, 2x2 MIMO, 30 dBi, RPSMA, 2 Pack
07/17/2023
HG4971DP-30DC-C5X L-COM-HG4971DP-30DC-C5X Datasheet
1Mb / 5P
4.9-6.4 GHz, 2-foot MIMO Dish Antenna with C5x, C6x, B5x Mimosa Adapter, 2 Pack
03/28/2023
HG4971DP-30DC-NF L-COM-HG4971DP-30DC-NF Datasheet
471Kb / 4P
4950 MHz to 7125 MHz, 2-foot collapsible Parabolic Antenna, 2x2 MIMO, 30 dBi, NF, 2 Pack
01/19/2024
More results


Mô tả tương tự - HG4971DP-18FP-8NF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pasternack Enterprises,...
PE51130 PASTERNACK-PE51130 Datasheet
65Kb / 1P
High Performance Panel Antenna 1700-2500 MHz, 9 dBi
PE51041 PASTERNACK-PE51041 Datasheet
71Kb / 1P
Panel Antenna 2400-2483 MHz,14 dBi
PE51042 PASTERNACK-PE51042 Datasheet
71Kb / 1P
Panel Antenna 915 MHz,10.5 dBi
PE51043 PASTERNACK-PE51043 Datasheet
72Kb / 1P
WIFI Panel Antenna 2600 MHz, 14 dBi
PE51044 PASTERNACK-PE51044 Datasheet
81Kb / 1P
WiMAX Panel Antenna 5800 MHz, 23 dBi
PE51046 PASTERNACK-PE51046 Datasheet
74Kb / 1P
WiMax Panel Antenna 3500 MHz, 16 dBi
PE51047 PASTERNACK-PE51047 Datasheet
71Kb / 1P
WiMax Panel Antenna 3500 MHz, 18 dBi
PE51048 PASTERNACK-PE51048 Datasheet
71Kb / 1P
WiMax Panel Antenna 3500 MHz, 20 dBi
PE51049 PASTERNACK-PE51049 Datasheet
92Kb / 1P
WiMax Panel Antenna 2400-2500 MHz, 19 dBi
PE51OM1039 PASTERNACK-PE51OM1039 Datasheet
541Kb / 4P
6 dBi MIMO Omni Antenna 617-2,700 MHz N Type Female Connector
REV 1
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com