công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PA0223-S bảng dữ liệu (PDF) - Proto Advantage SMD Adapter

tên linh kiện PA0223-S
Giải thích chi tiết về linh kiện  TQFP-100 Stencil (0.4 mm pitch, 12 x 12 mm body)
kích thước tập tin   42.07 Kbytes
Html View  1 
nhà sản xuất  PROTOADVANTAGE [Proto Advantage SMD Adapter]
Trang chủ  www.Proto-Advantage.com
Logo PROTOADVANTAGE - Proto Advantage SMD Adapter

PA0223-S bảng dữ liệu (PDF) - Proto Advantage SMD Adapter



Số phần tương tự - PA0223-S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Proto Advantage SMD Ada...
PA0223 PROTOADVANTAGE-PA0223 Datasheet
44Kb / 2P
TQFP-100 to DIP-100 SMT Adapter (0.4 mm pitch, 12 x 12 mm body)
revision 1.0
More results


Mô tả tương tự - PA0223-S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TriQuint Semiconductor
TGF4112 TRIQUINT-TGF4112 Datasheet
153Kb / 9P
12 mm Discrete HFET
logo
GREATECS
TP4 GREATECS-TP4 Datasheet
149Kb / 1P
Standard 12 x 12 mm Tactile Switches
TP5 GREATECS-TP5 Datasheet
128Kb / 1P
12 x 12 mm THT Tactile Switches with Ground Terminal
TP57 GREATECS-TP57 Datasheet
168Kb / 2P
12 x 12 mm Washable Halogen-Free Tactile Switches
logo
Omron Electronics LLC
A16-24 OMRON-A16-24 Datasheet
517Kb / 16P
Indicator with Cylindrical 20-mm 횞 12-dia. Body
logo
List of Unclassifed Man...
B3F1020 ETC2-B3F1020 Datasheet
1Mb / 9P
A Wide Range of Models: 6 x 6 mm, 12 x 12 mm, Vertical and High-force.
logo
Bourns Electronic Solut...
PEC11R BOURNS-PEC11R Datasheet
311Kb / 3P
12 mm Incremental Encoder
PDB12 BOURNS-PDB12 Datasheet
220Kb / 2P
12 mm Rotary Potentiometer
PTVPTT BOURNS-PTVPTT Datasheet
298Kb / 3P
12 mm Potentiometer
logo
Thorlabs, Inc.
TPS6 THORLABS-TPS6 Datasheet
123Kb / 1P
24" x 12" (610 mm x 305 mm) LASER SAFETY SCREEN
14/OCT/10
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com