công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PA0207-S bảng dữ liệu (PDF) - Proto Advantage SMD Adapter

tên linh kiện PA0207-S
Giải thích chi tiết về linh kiện  TSOP-40 (I) Stencil (0.5 mm pitch, 16-22 mm body)
kích thước tập tin   41.82 Kbytes
Html View  1 
nhà sản xuất  PROTOADVANTAGE [Proto Advantage SMD Adapter]
Trang chủ  www.Proto-Advantage.com
Logo PROTOADVANTAGE - Proto Advantage SMD Adapter

PA0207-S bảng dữ liệu (PDF) - Proto Advantage SMD Adapter



Số phần tương tự - PA0207-S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Proto Advantage SMD Ada...
PA0207 PROTOADVANTAGE-PA0207 Datasheet
48Kb / 2P
TSOP-40 (I) to DIP-40 SMT Adapter (0.5 mm pitch, 16-22 mm body)
revision 1.0
More results


Mô tả tương tự - PA0207-S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
DG3537DB VISHAY-DG3537DB Datasheet
30Kb / 1P
MICRO FOOT 3x3 0.5-mm PITCH, 0.238-mm BUMP HEIGHT
07-Mar-05
logo
Hirose Electric
ITS-P-10002FH HIROSE-ITS-P-10002FH Datasheet
361Kb / 1P
0.5 mm Pitch, 2 mm Height, Robust FPC/FFC Connector
ITS-P-10005FH HIROSE-ITS-P-10005FH Datasheet
462Kb / 1P
0.5 mm Pitch, Robust Vertical Mount
logo
Omron Electronics LLC
M2BJ-B06 OMRON-M2BJ-B06 Datasheet
569Kb / 6P
Buzzer Unit Series with Cylindrical 22-mm 횞 16-dia. Body
M2BJ OMRON-M2BJ Datasheet
814Kb / 7P
Buzzer Unit Series with Cylindrical 22-mm 횞 16-dia. Body
XF2G OMRON-XF2G Datasheet
304Kb / 4P
0.5 mm-Pitch Vertical FPC Connector
logo
Hirose Electric
FH19C HIROSE-FH19C Datasheet
348Kb / 12P
0.5 mm Pitch, 0.9 mm Height, FPC/FFC Connectors
logo
Schneider Electric
ZB2BY2178 SCHNEIDER-ZB2BY2178 Datasheet
93Kb / 2P
legend - 횠 22 - 30 x 40 mm - O-I
Mar 23, 2022
ZB2BY4930 SCHNEIDER-ZB2BY4930 Datasheet
93Kb / 2P
legend - 30 x 40 mm - white - I
Mar 23, 2022
logo
Samtec, Inc
ISS1-XX-L SAMTEC-ISS1-XX-L Datasheet
121Kb / 1P
1.00 MM PITCH S1SX BODY
10/30/201
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com