công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PA0227-S bảng dữ liệu (PDF) - Proto Advantage SMD Adapter

tên linh kiện PA0227-S
Giải thích chi tiết về linh kiện  SSOP-48 Stencil (0.635 mm pitch, 7.5 mm body)
kích thước tập tin   41.81 Kbytes
Html View  1 
nhà sản xuất  PROTOADVANTAGE [Proto Advantage SMD Adapter]
Trang chủ  www.Proto-Advantage.com
Logo PROTOADVANTAGE - Proto Advantage SMD Adapter

PA0227-S bảng dữ liệu (PDF) - Proto Advantage SMD Adapter



Số phần tương tự - PA0227-S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Proto Advantage SMD Ada...
PA0227 PROTOADVANTAGE-PA0227 Datasheet
43Kb / 2P
SSOP-48 to DIP-48 SMT Adapter (0.635 mm pitch, 7.5 mm body)
revision 1.0
More results


Mô tả tương tự - PA0227-S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Maxim Integrated Produc...
21-0056C MAXIM-21-0056C Datasheet
17Kb / 1P
PACKAGE OUTLINE, SSOP, 5.3 MM
Rev C
logo
Bourns Electronic Solut...
2036-07-AFLF BOURNS-2036-07-AFLF Datasheet
531Kb / 3P
Balanced Mini-TRIGARD 5 mm diameter, 7.5 mm long
logo
3M Electronics
N7E50-7516PK-20 3M-N7E50-7516PK-20 Datasheet
663Kb / 6P
Single row solder tails with 0.635 mm spacing
13-Sep-2007
logo
Samtec, Inc
QFSS SAMTEC-QFSS Datasheet
278Kb / 7P
QMSS/QFSS High Speed Shielded Terminal 0.635 mm pitch
QMSS SAMTEC-QMSS Datasheet
278Kb / 7P
QMSS/QFSS High Speed Shielded Terminal 0.635 mm pitch
logo
Zilog, Inc.
ZCRMZNICE02ZACG ZILOG-ZCRMZNICE02ZACG Datasheet
248Kb / 6P
48-PDIP to 48-SSOP package converter
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46RB70 HOLTEK-HT46RB70_17 Datasheet
998Kb / 49P
48-pin SSOP
2017-04-05
logo
Lumberg
3690 LUMBERG-3690 Datasheet
332Kb / 4P
RAST 7.5 Power connectors, pitch 7.5 mm
3695 LUMBERG-3695 Datasheet
193Kb / 3P
RAST 7.5 Power connectors, pitch 7.5 mm
logo
Samtec, Inc
ISS1-XX-L SAMTEC-ISS1-XX-L Datasheet
121Kb / 1P
1.00 MM PITCH S1SX BODY
10/30/201
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com