công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PA0136-S bảng dữ liệu (PDF) - Proto Advantage SMD Adapter

tên linh kiện PA0136-S
Giải thích chi tiết về linh kiện  LLP-12 Stencil (0.4 mm pitch, 3 x 3 mm body)
kích thước tập tin   42.31 Kbytes
Html View  1 
nhà sản xuất  PROTOADVANTAGE [Proto Advantage SMD Adapter]
Trang chủ  www.Proto-Advantage.com
Logo PROTOADVANTAGE - Proto Advantage SMD Adapter

PA0136-S bảng dữ liệu (PDF) - Proto Advantage SMD Adapter



Số phần tương tự - PA0136-S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Proto Advantage SMD Ada...
PA0136 PROTOADVANTAGE-PA0136 Datasheet
49Kb / 2P
LLP-12 to DIP-12 SMT Adapter (0.4 mm pitch, 3 x 3 mm body)
revision 1.0
More results


Mô tả tương tự - PA0136-S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Schurter Inc.
231683 SCHURTER-231683 Datasheet
195Kb / 1P
Clip, 5 x 20 mm, Version 3
logo
ON Semiconductor
CAT3603 ONSEMI-CAT3603 Datasheet
168Kb / 11P
3-Channel LED Driver in 3 x 3 mm Package
January, 2010 ??Rev. 5
logo
Analog Devices
CP-8-9 AD-CP-8-9 Datasheet
253Kb / 1P
8-Lead Lead Frame Chip Scale Package [LFCSP_VD] 3 x 3 mm Body, Very Thin, Dual Lead
logo
ILSI America LLC
38-BX0F12.5-32.768 ILSI-38-BX0F12.5-32.768 Datasheet
51Kb / 2P
2 Lead Metal Package Crystal, 3 mm x 8 mm, 2 mm x 6 mm, 1 mm x 5 mm
39-BB0F18-20.000 ILSI-39-BB0F18-20.000 Datasheet
49Kb / 2P
2 Lead Metal Package Quartz Crystal, 3 mm x 10 mm
ZTTS ILSI-ZTTS Datasheet
54Kb / 2P
2 Pad and 3 Pad Ceramic Package, 3.4 mm x 7.4 mm and 4.1 mm x 4.7 mm
ZTTS-MG ILSI-ZTTS-MG Datasheet
56Kb / 2P
2 Pad and 3 Pad Ceramic Package, 3.4 mm x 7.4 mm and 4.1 mm x 4.7 mm
logo
Hamamatsu Corporation
S12576-050 HAMAMATSU-S12576-050_15 Datasheet
666Kb / 7P
Low afterpulse, for very low light-level measurement Photosensitive area: 1 x 1 mm, 3 x 3 mm
logo
Schurter Inc.
231683 SCHURTER-231683_V01 Datasheet
206Kb / 2P
Clip, 5 x 20 mm, Version 3
logo
EHAOAN.
EH-C201KRKT EHAOAN-EH-C201KRKT Datasheet
1Mb / 7P
Dimension( L/W/H) : 0.65 x 0.35 x 0.4 mm
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com