công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PA0120 bảng dữ liệu (PDF) - Proto Advantage SMD Adapter

tên linh kiện PA0120
Giải thích chi tiết về linh kiện  CSP-32/TCSP-32 to DIP-32 SMT Adapter (0.5 mm pitch, 4.5 x 5.5 mm body)
kích thước tập tin   49.27 Kbytes
Html View  1   2 
nhà sản xuất  PROTOADVANTAGE [Proto Advantage SMD Adapter]
Trang chủ  www.Proto-Advantage.com
Logo PROTOADVANTAGE - Proto Advantage SMD Adapter

PA0120 bảng dữ liệu (PDF) - Proto Advantage SMD Adapter



Số phần tương tự - PA0120

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Proto Advantage SMD Ada...
PA0120-S PROTOADVANTAGE-PA0120-S Datasheet
42Kb / 1P
CSP-32/TCSP-32 Stencil (0.5 mm pitch, 4.5 x 5.5 mm body)
revision 1.0
More results


Mô tả tương tự - PA0120

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
RI-TRP-RR2B TI-RI-TRP-RR2B_08 Datasheet
100Kb / 4P
32 mm Glass Transponder
logo
Schurter Inc.
231685 SCHURTER-231685 Datasheet
213Kb / 1P
Clip, 6.3 x 32 mm
07510056 SCHURTER-07510056 Datasheet
393Kb / 2P
Clip, 5 x 20 / 6.3 x 32 mm, UR
00318002 SCHURTER-00318002 Datasheet
395Kb / 2P
Fuseholder Open Design, 6.3 x 32 mm, THT
logo
GREATECS
RK11 GREATECS-RK11 Datasheet
363Kb / 1P
32 x 25 mm illuminated Rocker Switches
logo
Texas Instruments
RI-TRP-RR2B TI-RI-TRP-RR2B_12 Datasheet
104Kb / 4P
32 mm Glass Transponder
logo
Pasternack Enterprises,...
PE9756 PASTERNACK-PE9756 Datasheet
253Kb / 2P
10-32 Female to 10-32 Female Adapter
PE9757 PASTERNACK-PE9757 Datasheet
254Kb / 2P
Bulkhead 10-32 Female to 10-32 Female Adapter
logo
Texas Instruments
RI-TRP-DR2B-30 TI-RI-TRP-DR2B-30 Datasheet
84Kb / 5P
32 mm Glass Transponder
logo
Schurter Inc.
0751.0056 SCHURTER-0751.0056_V01 Datasheet
230Kb / 2P
Clip, 5 x 20 / 6.3 x 32 mm, UR
15.09.2021
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com