công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

130663 bảng dữ liệu (PDF) - TE Connectivity Ltd

tên linh kiện 130663
Giải thích chi tiết về linh kiện  P.I.D.G. Hylon
kích thước tập tin   33.16 Kbytes
Html View  1 
nhà sản xuất  TEC [TE Connectivity Ltd]
Trang chủ  http://www.te.com/usa-en/home.html
Logo TEC - TE Connectivity Ltd

130663 bảng dữ liệu (PDF) - TE Connectivity Ltd



Số phần tương tự - 130663

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
1306 ETC-1306 Datasheet
138Kb / 2P
200 V - 1,000 V Single Phase Bridge
logo
Voltage Multipliers Inc...
1306 VMI-1306 Datasheet
142Kb / 2P
200 V - 1,000 V Single Phase Bridge 4.5 A - 5.0 A Forward Current 70 ns - 3000 ns Recovery Time
logo
JMK Inc.
1306 JMK-1306 Datasheet
74Kb / 1P
Operating voltage = 115/250 Vac Operating current = 20, 30 Amp
logo
Electronic Film Capacit...
1306 EFC-1306 Datasheet
58Kb / 9P
POLYESTER (MYLAR) and FOIL
logo
List of Unclassifed Man...
1306 ETC2-1306 Datasheet
448Kb / 4P
Hinged top panel for 352HL and 352HS
More results


Mô tả tương tự - 130663

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
35559 ETC1-35559 Datasheet
43Kb / 1P
TERMINAL, P.I.D.G., SPADE WIRE SIZE : 16-14
logo
Tyco Electronics
2-130532-1 MACOM-2-130532-1 Datasheet
75Kb / 1P
TERMINAL, RECTANGULAR TONGUE, P.I.D.G. WIRE SIZE : 16-14 AWG
35108 MACOM-35108 Datasheet
79Kb / 1P
WIRE TERMINAL P.I.D.G RING TONGUE WIRE SIZE: 12-10
321045 MACOM-321045 Datasheet
71Kb / 1P
WIRE TERMINAL. RING TOUNGE P.I.D.G 16-14 AWG
9-160583-2 MACOM-9-160583-2 Datasheet
56Kb / 1P
rRECEPTACLE, FASTON, P.I.D.G., .250 SERIES
2-320631-1 MACOM-2-320631-1 Datasheet
84Kb / 1P
TERMINAL, P.I.D.G., RING TONGUE, WIRE SIZE: 16-14 HD
130094 MACOM-130094 Datasheet
66Kb / 1P
TERMINAL, RING TONGUE, P.I.D.G. WIRE SIZE: 16-14 AWG
36485 MACOM-36485 Datasheet
52Kb / 1P
WIRE TERMINAL P.I.D.G
130090 MACOM-130090 Datasheet
66Kb / 1P
TERMINAL, RING TONGUE, P.I.D.G
33724 MACOM-33724 Datasheet
61Kb / 1P
WIRE TERMINAL P.I.D.G.-RING TONGUE WIRE SIZE: 16-14 (HD)
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com