công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MRB-1N-12U bảng dữ liệu (PDF) - Comus International

tên linh kiện MRB-1N-12U
Giải thích chi tiết về linh kiện  Magnetic Reed Relay - Two pole - One Form A, One Form B - 12 VDC
kích thước tập tin   381.55 Kbytes
Html View  1 
nhà sản xuất  COMUS [Comus International]
Trang chủ  https://comus-intl.com/
Logo COMUS - Comus International

MRB-1N-12U bảng dữ liệu (PDF) - Comus International



Số phần tương tự - MRB-1N-12U

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Comus International
MRB-1N-24U COMUS-MRB-1N-24U Datasheet
383Kb / 1P
Magnetic Reed Relay - Two pole - One Form A, One Form B - 24 VDC
More results


Mô tả tương tự - MRB-1N-12U

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Solid State Optronic
AD4C113 SSOUSA-AD4C113 Datasheet
220Kb / 6P
1 Form A/1 Form B Solid State Relay
AD4C213 SSOUSA-AD4C213 Datasheet
175Kb / 5P
1 Form A/1 Form B Solid State Relay
AD4C333 SSOUSA-AD4C333 Datasheet
175Kb / 5P
1 Form A/1 Form B Solid State Relay
M222 SSOUSA-M222 Datasheet
136Kb / 4P
1 Form B Solid State Relay
logo
IXYS Corporation
LCA210 IXYS-LCA210 Datasheet
122Kb / 7P
Dual-Pole, 2-Form-A OptoMOS Relay
logo
Tyco Electronics
2-1423608-1 MACOM-2-1423608-1 Datasheet
68Kb / 2P
One- and Two-Pole, Switchable
logo
List of Unclassifed Man...
SMRR1-5-150C ETC2-SMRR1-5-150C Datasheet
2Mb / 3P
REED RELAY, 1 FORM A
logo
Adam Technologies, Inc.
RG5-1A-P-24-VDC ADAM-TECH-RG5-1A-P-24-VDC Datasheet
91Kb / 1P
RELAY 24 VDC FORM
RG6-1A-P-24-VDC ADAM-TECH-RG6-1A-P-24-VDC Datasheet
91Kb / 1P
RELAY 24 VDC FORM A PCB TYPE
logo
Standex Electronics, In...
8824185100 STANDEX-8824185100 Datasheet
79Kb / 2P
Reed Relays REED RELAY 1 FORM A SPST-NO, 24V
Version: 01
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com