công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SKD-9031045030-1010-R1 bảng dữ liệu (PDF) - Eravant

tên linh kiện SKD-9031045030-1010-R1
Giải thích chi tiết về linh kiện  SPDT PIN Switch with TTL Driver, 90 to 100 GHz, Reflective
kích thước tập tin   636.28 Kbytes
Html View  1   2   3 
nhà sản xuất  ERAVANT [Eravant]
Trang chủ  https://www.eravant.com/
Logo ERAVANT - Eravant

SKD-9031045030-1010-R1 bảng dữ liệu (PDF) - Eravant



Số phần tương tự - SKD-9031045030-1010-R1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Eravant
SKD-0524334560-KFKF-A3 ERAVANT-SKD-0524334560-KFKF-A3 Datasheet
296Kb / 3P
SPDT PIN Switch with TTL Driver, 0.5 to 43 GHz, Absorptive
Rev. 1.1
SKD-0525035050-2F2F-A3 ERAVANT-SKD-0525035050-2F2F-A3 Datasheet
400Kb / 3P
SPDT PIN Switch with TTL Driver, Absorptive, 0.5 to 50 GHz
Rev 1.0
SKD-1832734560-KFKF-A3 ERAVANT-SKD-1832734560-KFKF-A3 Datasheet
317Kb / 3P
K-Band SPDT PIN Switch with TTL Driver, Absorptive
Rev. 1.1
SKD-1834034560-KFKF-A3 ERAVANT-SKD-1834034560-KFKF-A3 Datasheet
317Kb / 3P
SPDT PIN Switch with TTL Driver, 18 to 40 GHz, Absorptive
Rev. 1.1
SKD-2239036025-1F1F-R1-M ERAVANT-SKD-2239036025-1F1F-R1-M Datasheet
403Kb / 3P
SPDT Solid State Switch with TTL Driver, 22 to 90 GHz, Reflective
Rev 1.2
More results


Mô tả tương tự - SKD-9031045030-1010-R1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
MASWML010 MACOM-MASWML010 Datasheet
74Kb / 1P
SPDT Non Reflective Miniature Switch with TTL Compatible Driver, 0.5 to 18.0 GHz
MASWML0011 MACOM-MASWML0011 Datasheet
91Kb / 1P
SPDT MMIC Reflective Miniature Switch TTL Compatible Driver, 0.5 ~ 18.0 GHz
MASWML012 MACOM-MASWML012 Datasheet
71Kb / 1P
SPDT Reflective Miniature Switch with TTL Compatible Driver, 0.5 to 18.0 GHz
MASWML013 MACOM-MASWML013 Datasheet
73Kb / 1P
SPDT Reflective Switch with TTL Compatible Driver, 6.4 to 18.0 GHz
MASWML014 MACOM-MASWML014 Datasheet
72Kb / 1P
SPDT Reflective Miniature Switch with TTL Compatible Driver, 6.0 to 12.0 GHz
MASWML028 MACOM-MASWML028 Datasheet
77Kb / 1P
SP6T Reflective Switch with TTL Compatible Driver, 0.85 to 18.0 GHz
logo
Microsemi Corporation
GG72230 MICROSEMI-GG72230 Datasheet
85Kb / 2P
REFLECTIVE SPDT SWITCH MODULES with TTL Driver
GG72430 MICROSEMI-GG72430 Datasheet
93Kb / 2P
REFLECTIVE SPDT SWITCH with TTL Driver
logo
API Technologies Corp
MASWML0010 APITECH-MASWML0010 Datasheet
162Kb / 2P
SPDT Non-Reflective Miniature Switch TTL Compatible Driver, 0.5 - 18.0 GHz
MASWML0012 APITECH-MASWML0012 Datasheet
162Kb / 2P
SPDT Reflective Miniature Switch TTL Compatible Driver, 0.5 - 18.0 GHz
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com