công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SWC-28KF-E1 bảng dữ liệu (PDF) - Eravant

tên linh kiện SWC-28KF-E1
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ka-Band Waveguide to 2.92mm Connector Adapter, End Launch
kích thước tập tin   337.85 Kbytes
Html View  1   2   3 
nhà sản xuất  ERAVANT [Eravant]
Trang chủ  https://www.eravant.com/
Logo ERAVANT - Eravant

SWC-28KF-E1 bảng dữ liệu (PDF) - Eravant



Số phần tương tự - SWC-28KF-E1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Eravant
SWC-28KF-E1-ML ERAVANT-SWC-28KF-E1-ML Datasheet
363Kb / 3P
Ka-Band Waveguide to Coax Adapter, End Launch
Rev 1.1
SWC-28KF-E1-T ERAVANT-SWC-28KF-E1-T Datasheet
453Kb / 3P
Ka-Band Waveguide to K Connector Adapter, End Launch, Threaded Hole
Rev 1.3
SWC-28KF-E1-U320 ERAVANT-SWC-28KF-E1-U320 Datasheet
336Kb / 3P
Ka Band Waveguide to K Connector Adapter, Non-Standard UBR320 Flange, End Launch
Rev 1.2
SWC-28KF-E1-V ERAVANT-SWC-28KF-E1-V Datasheet
335Kb / 2P
Ka-Band Waveguide to 2.92mm Connector Adapter, End Launch, Thermal Vacuum Safe
Rev 1.2
SWC-28KF-E1-WR ERAVANT-SWC-28KF-E1-WR Datasheet
333Kb / 3P
Ka-Band Waveguide to Coax Panel Mount Adapter, End Launch
Rev 1.2
More results


Mô tả tương tự - SWC-28KF-E1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pasternack Enterprises,...
PE9846 PASTERNACK-PE9846 Datasheet
76Kb / 1P
WAVEGUIDE END LAUNCH TO SMA TYPE FEMALE FREQUENCY RANGE: 12,40 TO 18,00
PE9847 PASTERNACK-PE9847 Datasheet
74Kb / 1P
WAVEGUIDE END LAUNCH TO SMA FEMALE FREQUENCY RANGE:10,0~15,0 GHz
PE9865 PASTERNACK-PE9865 Datasheet
109Kb / 1P
WAVEGUIDE END LAUNCH TO COAX ADAPTER,SMA FEMALE
PE9866 PASTERNACK-PE9866 Datasheet
77Kb / 1P
WAVEGUIDE END LAUNCH TO N FEMALE FREQUENCY RANGE:12,40 TO 18,00 GHz
PE9867 PASTERNACK-PE9867 Datasheet
75Kb / 1P
WAVEGUIDE END LAUNCH TO N FEMALE FREQUENCY RANGE: 10,00~15,00 GHz
PE-W28CA001 PASTERNACK-PE-W28CA001 Datasheet
414Kb / 4P
WR-28 With UG-599 - U Flange to 2.92mm Female Waveguide to Coax Adapter Operating From 26.5 GHz to 40 GHz Ka Band
PE-W28CA002 PASTERNACK-PE-W28CA002 Datasheet
439Kb / 4P
WR-28 With UG-599 - U Flange to 2.92mm Male Waveguide to Coax Adapter Operating From 26.5 GHz to 40 GHz Ka Band
logo
Winchester Electronics ...
TRU-11222 WINCHESTER-TRU-11222 Datasheet
70Kb / 1P
CONNECTOR,COAXIAL 2.92MM(F) TO 2.92MM(F) ADAPTER
TRU-11223 WINCHESTER-TRU-11223 Datasheet
69Kb / 1P
CONNECTOR,COAXIAL 2.92MM(M) TO 2.92MM(F) ADAPTER
logo
Pasternack Enterprises,...
PE45400 PASTERNACK-PE45400 Datasheet
785Kb / 6P
2.92mm Female Connector Clamp/Solder (Captive Contact) Attachment End Launch PCB, Removable End Launch, 0.35 Width
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com