công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SWP-22433402-03-S1 bảng dữ liệu (PDF) - Eravant

tên linh kiện SWP-22433402-03-S1
Giải thích chi tiết về linh kiện  WR-03 Waveguide Power Divider, 2-Way, 220 to 330 GHz
kích thước tập tin   400.52 Kbytes
Html View  1   2   3 
nhà sản xuất  ERAVANT [Eravant]
Trang chủ  https://www.eravant.com/
Logo ERAVANT - Eravant

SWP-22433402-03-S1 bảng dữ liệu (PDF) - Eravant



Số phần tương tự - SWP-22433402-03-S1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Eravant
SWP-24344302-28-S1 ERAVANT-SWP-24344302-28-S1 Datasheet
308Kb / 3P
Broadband WR-28 Waveguide Power Divider, 2-Way, 24 to 44 GHz
Rev 1.0
SWP-27335316-28-C1 ERAVANT-SWP-27335316-28-C1 Datasheet
316Kb / 2P
Waveguide 16-Way Power Divider, Ka Band, 26.5 to 35 GHz
Rev. 1.0
SWP-27338302-28-S1 ERAVANT-SWP-27338302-28-S1 Datasheet
259Kb / 3P
WR-28 Waveguide Power Divider, 2-Way, 26.5 to 38.0 GHz
Rev. 1.1
SWP-27340302-28-E1-3 ERAVANT-SWP-27340302-28-E1-3 Datasheet
414Kb / 3P
WR-28 Waveguide Power Divider, 2-Way, 26.5 to 40 GHz
Rev 1.0
SWP-27340302-28-S1 ERAVANT-SWP-27340302-28-S1 Datasheet
410Kb / 3P
WR-28 Waveguide Power Divider, 2-Way, 26.5 to 40 GHz
Rev. 1.2
More results


Mô tả tương tự - SWP-22433402-03-S1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
H-8-4 MACOM-H-8-4 Datasheet
131Kb / 2P
Broadband Two-Way Power Divider 2 MHz - 2 GHz
logo
M/A-COM Technology Solu...
H-8-4 MA-COM-H-8-4 Datasheet
71Kb / 2P
Broadband Two-Way Power Divider, 2 MHz - 2 GHz
logo
American Accurate Compo...
JXWBGF-T-2-2300-5300 AAC-JXWBGF-T-2-2300-5300 Datasheet
67Kb / 1P
2-Way Power Divider
JXWBGF-T-2-2490-2690 AAC-JXWBGF-T-2-2490-2690 Datasheet
60Kb / 1P
2-Way Power Divider
JXWBGF-T-2-3700-4800 AAC-JXWBGF-T-2-3700-4800 Datasheet
41Kb / 1P
2-Way Power Divider
JXWBGF-T-2-4000-6000 AAC-JXWBGF-T-2-4000-6000 Datasheet
70Kb / 1P
2-Way Power Divider
JXWBGF-T-2-0.2-1000 AAC-JXWBGF-T-2-0.2-1000 Datasheet
80Kb / 1P
2-Way Power Divider
logo
M/A-COM Technology Solu...
MAPD-007874-C20960 MA-COM-MAPD-007874-C20960_15 Datasheet
98Kb / 4P
2 Way Power Divider
MACPES0045 MA-COM-MACPES0045_15 Datasheet
96Kb / 4P
2 Way Power Divider
logo
SYNERGY MICROWAVE CORPO...
P2D2001800 SYNERGY-P2D2001800 Datasheet
386Kb / 3P
2-WAY POWER DIVIDER
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com