công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SWC-081F-E1 bảng dữ liệu (PDF) - Eravant

tên linh kiện SWC-081F-E1
Giải thích chi tiết về linh kiện  WR-08 Waveguide to 1.0 mm Connector Adapter, End Launch
kích thước tập tin   359.63 Kbytes
Html View  1   2   3 
nhà sản xuất  ERAVANT [Eravant]
Trang chủ  https://www.eravant.com/
Logo ERAVANT - Eravant

SWC-081F-E1 bảng dữ liệu (PDF) - Eravant



Số phần tương tự - SWC-081F-E1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Eravant
SWC-081M-E1 ERAVANT-SWC-081M-E1 Datasheet
359Kb / 3P
WR-08 Waveguide to 1.0 mm Connector Adapter, End Launch
Rev 1.2
More results


Mô tả tương tự - SWC-081F-E1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pasternack Enterprises,...
PE9846 PASTERNACK-PE9846 Datasheet
76Kb / 1P
WAVEGUIDE END LAUNCH TO SMA TYPE FEMALE FREQUENCY RANGE: 12,40 TO 18,00
PE9847 PASTERNACK-PE9847 Datasheet
74Kb / 1P
WAVEGUIDE END LAUNCH TO SMA FEMALE FREQUENCY RANGE:10,0~15,0 GHz
PE9848 PASTERNACK-PE9848 Datasheet
76Kb / 1P
WAVEGUIDE END LAUNCH TO SMA TYPE FEMALE FREQUENCY RANGE: 8,20~12,40 GHz
PE9865 PASTERNACK-PE9865 Datasheet
109Kb / 1P
WAVEGUIDE END LAUNCH TO COAX ADAPTER,SMA FEMALE
PE9866 PASTERNACK-PE9866 Datasheet
77Kb / 1P
WAVEGUIDE END LAUNCH TO N FEMALE FREQUENCY RANGE:12,40 TO 18,00 GHz
PE9867 PASTERNACK-PE9867 Datasheet
75Kb / 1P
WAVEGUIDE END LAUNCH TO N FEMALE FREQUENCY RANGE: 10,00~15,00 GHz
PE9869 PASTERNACK-PE9869 Datasheet
78Kb / 1P
WAVEGUIDE END LAUNCH TO N FEMALE FREQUENCY RANGE 7:00 TO 11:00GH
PE9871 PASTERNACK-PE9871 Datasheet
345Kb / 3P
WR-102 Square Type Flange to End Launch SMA Female Waveguide to Coax Adapter Operating From 7 GHz to 11 GHz
PE9879 PASTERNACK-PE9879 Datasheet
362Kb / 3P
WR-51 Square Type Flange to End Launch SMA Female Waveguide to Coax Adapter Operating From 15 GHz to 22 GHz
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
66012202111305 WURTH-66012202111305 Datasheet
257Kb / 5P
WR-MMCX MMCX PCB End Launch Jack
001.000
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com