công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

28085A bảng dữ liệu (PDF) - Belden Inc.

tên linh kiện 28085A
Giải thích chi tiết về linh kiện  TC VN/PVC, 7 C #14 Str BC, PVC-NYL Ins E2, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 150V NPLF 90C Dry/Wet SUN RES DIR BUR
kích thước tập tin   205.4 Kbytes
Html View  1   2 
nhà sản xuất  BELDEN [Belden Inc.]
Trang chủ  https://www.belden.com/
Logo BELDEN - Belden Inc.

28085A bảng dữ liệu (PDF) - Belden Inc.



Số phần tương tự - 28085A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Belden Inc.
28085AS BELDEN-28085AS Datasheet
164Kb / 2P
TC VN/PVC, 7 C #14 Str BC, PVC-NYL Ins E2, OS, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 150V NPLF 90C Dry/Wet SUN RES DIR BUR
04-14-2023
28085AS-0105000 BELDEN-28085AS-0105000 Datasheet
164Kb / 2P
TC VN/PVC, 7 C #14 Str BC, PVC-NYL Ins E2, OS, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 150V NPLF 90C Dry/Wet SUN RES DIR BUR
04-14-2023
28085AS01010000 BELDEN-28085AS01010000 Datasheet
164Kb / 2P
TC VN/PVC, 7 C #14 Str BC, PVC-NYL Ins E2, OS, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 150V NPLF 90C Dry/Wet SUN RES DIR BUR
04-14-2023
More results


Mô tả tương tự - 28085A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Belden Inc.
28081A BELDEN-28081A Datasheet
187Kb / 2P
TC VN/PVC, 3 C #14 Str BC, PVC-NYL Ins E2, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 150V NPLF 90C Dry/Wet SUN RES DIR BUR
04-28-2023
28084A BELDEN-28084A Datasheet
158Kb / 2P
TC VN/PVC, 6 C #14 Str BC, PVC-NYL Ins E2, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 150V NPLF 90C Dry/Wet SUN RES DIR BUR
04-14-2023
28108A BELDEN-28108A Datasheet
158Kb / 2P
TC VN/PVC, 30 C #14 Str BC, PVC-NYL Ins E2, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 150V NPLF 90C Dry/Wet SUN RES DIR BUR
06-07-2023
28085AS BELDEN-28085AS Datasheet
164Kb / 2P
TC VN/PVC, 7 C #14 Str BC, PVC-NYL Ins E2, OS, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 150V NPLF 90C Dry/Wet SUN RES DIR BUR
04-14-2023
28090A BELDEN-28090A Datasheet
211Kb / 2P
TC VN/PVC, 12 C #14 Str BC, PVC-NYL Ins E2, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 150V NPLF 90C Dry/Wet SUN RES DIR BUR
04-28-2023
28094A BELDEN-28094A Datasheet
157Kb / 2P
TC VN/PVC, 16 C #14 Str BC, PVC-NYL Ins E2, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 150V NPLF 90C Dry/Wet SUN RES DIR BUR
04-14-2023
28114A BELDEN-28114A Datasheet
157Kb / 2P
TC VN/PVC, 7 C #12 Str BC, PVC-NYL Ins E2, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 150V NPLF 90C Dry/Wet SUN RES DIR BUR
04-14-2023
28083A BELDEN-28083A Datasheet
203Kb / 2P
TC VN/PVC, 5 C #14 Str BC, PVC-NYL Ins E2, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 150V NPLF 90C Dry/Wet SUN RES DIR BUR
04-28-2023
28087A BELDEN-28087A Datasheet
207Kb / 2P
TC VN/PVC, 9 C #14 Str BC, PVC-NYL Ins E2, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 150V NPLF 90C Dry/Wet SUN RES DIR BUR
04-28-2023
28323A BELDEN-28323A Datasheet
198Kb / 2P
TC VN/PVC, 7 C #16 Str BC, PVC-NYL Ins E2, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 150V NPLF 90C Dry/Wet SUN RES DIR BUR
04-28-2023
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com