công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SDD32A05L01 bảng dữ liệu (PDF) - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.

tên linh kiện SDD32A05L01
Giải thích chi tiết về linh kiện  IEC61000-4-2 ESD 15KV Air, 8KV contact compliance
kích thước tập tin   413.9 Kbytes
Html View  1   2   3 
nhà sản xuất  UMW [Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.]
Trang chủ  https://www.umw-ic.com/
Logo UMW - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.

SDD32A05L01 bảng dữ liệu (PDF) - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.



Số phần tương tự - SDD32A05L01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
YAGEO Corporation
SDD32A05L01 YAGEO-SDD32A05L01 Datasheet
455Kb / 6P
Electrostatic Discharged Protection Devices (ESD)
Jun. 30, 2023 V.2
SDD32A05L01-DS045 YAGEO-SDD32A05L01-DS045 Datasheet
539Kb / 6P
Electrostatic Discharged Protection Devices (ESD)
Jun. 30, 2023
More results


Mô tả tương tự - SDD32A05L01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
PJE5UFN10A PANJIT-PJE5UFN10A Datasheet
152Kb / 5P
IEC61000-4-2(ESD): 15kV Air, 8kV Contact Compliance
logo
Protek Devices
STF701-LF-T7 PROTEC-STF701-LF-T7 Datasheet
708Kb / 7P
Compatible with IEC 61000-4-2 (ESD) Air 15kV, Contact 8kV
logo
First Silicon Co., Ltd
PE12A-0402 FS-PE12A-0402 Datasheet
241Kb / 4P
IEC61000-4-2 ESD contact discharge typical 8KV, max 15KV
logo
Guangdong Youtai Semico...
PSD03 UMW-PSD03 Datasheet
478Kb / 5P
Compatible with IEC 61000-4-2 (ESD): Air -15kV, Contact - 8kV
PSM712 UMW-PSM712 Datasheet
497Kb / 4P
Compatible with IEC 61000-4-2 (ESD): Air 15kV,Contact 8kV
PSOT03 UMW-PSOT03 Datasheet
594Kb / 5P
Compatible with IEC 61000-4-2 (ESD): Air 15kV, Contact 8kV
SDD32C05L01 UMW-SDD32C05L01 Datasheet
416Kb / 3P
IEC61000-4-2 ESD 15KV Air, 8KV contact compliance
SDT23CXXL02 UMW-SDT23CXXL02 Datasheet
373Kb / 5P
IEC61000-4-2 ESD 30KV Air, 30KV contact compliance
SET23AXXL02 UMW-SET23AXXL02 Datasheet
408Kb / 5P
IEC61000-4-2 ESD 15KV Air, 8KV contact compliance
UAD8C05L01 UMW-UAD8C05L01 Datasheet
368Kb / 4P
IEC61000-4-2 ESD 15KV Air, 8KV contact compliance
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com