công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL133002AS bảng dữ liệu (PDF) - Transko Electronics, Inc.

tên linh kiện TL133002AS
Giải thích chi tiết về linh kiện  133.2 MHz IF SAW Filter / 430 kHz Bandwidth
kích thước tập tin   436.83 Kbytes
Html View  1   2   3 
nhà sản xuất  TRANSKO [Transko Electronics, Inc.]
Trang chủ  https://www.transko.com/
Logo TRANSKO - Transko Electronics, Inc.

TL133002AS bảng dữ liệu (PDF) - Transko Electronics, Inc.



Số phần tương tự - TL133002AS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TiMOTION Technology Co....
TL13 TIMOTION-TL13 Datasheet
354Kb / 5P
Max. load 800N (push)
20210127-F
logo
Transko Electronics, In...
TL13007AV TRANSKO-TL13007AV Datasheet
398Kb / 3P
130.9 MHz IF SAW Filter / 7.65 MHz Bandwidth
Revision 1: 29 Oct. 2007
TL13007BS1 TRANSKO-TL13007BS1 Datasheet
397Kb / 3P
130.90 MHz IF SAW Filter / 7.80 MHz Bandwidth
Revision 2: 1 Oct. 2007
TL13507AV TRANSKO-TL13507AV Datasheet
457Kb / 4P
135.0 MHz IF SAW Filter / 7.6 MHz Bandwidth
Revision 1: 29 Oct. 2007
TL13507BS1 TRANSKO-TL13507BS1 Datasheet
397Kb / 3P
135.00 MHz IF SAW Filter / 7.80 MHz Bandwidth
Revision 2: 1 Oct. 2007
More results


Mô tả tương tự - TL133002AS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Circuit Syst...
SF0400BA02520S ICST-SF0400BA02520S Datasheet
95Kb / 2P
400 MHz IF SAW Filter 160 KHz Bandwidth
logo
API Technologies Corp
SF0246BA02631S APITECH-SF0246BA02631S Datasheet
110Kb / 3P
246 MHz SAW Filter 200 KHz Bandwidth
logo
Spectrum Microwave, Inc...
SF0640BA03206S SPECTRUM-SF0640BA03206S Datasheet
1Mb / 3P
640 MHz SAW Filter, 100 kHz Bandwidth
logo
API Technologies Corp
SF1060BA03211S APITECH-SF1060BA03211S Datasheet
1Mb / 3P
1060 MHz SAW Filter, 700 kHz Bandwidth
logo
Oscilent Corporation
807-SL133.2M-02A OSCILENT-807-SL133.2M-02A Datasheet
181Kb / 5P
133.2 MHz IF SAW Filter 430 KHz Bandwidth
821-SL20.0M-02A OSCILENT-821-SL20.0M-02A Datasheet
248Kb / 8P
20.0 MHz IF SAW Filter 241 kHz Bandwidth
logo
Transko Electronics, In...
TL071001AV1 TRANSKO-TL071001AV1 Datasheet
611Kb / 4P
71.00 MHz IF SAW Filter / 95.00 kHz Bandwidth
Revision 0: 08 Nov. 2011
TL071001BV1 TRANSKO-TL071001BV1 Datasheet
603Kb / 4P
71.00 MHz IF SAW Filter / 61.00 kHz Bandwidth
Revision 0: 29 Nov. 2011
TL071003AV1 TRANSKO-TL071003AV1 Datasheet
634Kb / 4P
71.00 MHz IF SAW Filter / 390.00 kHz Bandwidth
Revision 0: 20 Sep. 2010
TL071014AV1 TRANSKO-TL071014AV1 Datasheet
624Kb / 4P
71.00 MHz IF SAW Filter / 135.00 kHz Bandwidth
Revision 0: 13 Oct. 2011
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com