công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HC49S bảng dữ liệu (PDF) - Transko Electronics, Inc.

tên linh kiện HC49S
Giải thích chi tiết về linh kiện  STANDARD HC49/S THROUGH HOLE CRYSTAL (11.5 x 4.7 x 3.5mm)
kích thước tập tin   157.95 Kbytes
Html View  1 
nhà sản xuất  TRANSKO [Transko Electronics, Inc.]
Trang chủ  https://www.transko.com/
Logo TRANSKO - Transko Electronics, Inc.

HC49S bảng dữ liệu (PDF) - Transko Electronics, Inc.



Số phần tương tự - HC49S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kyocera Kinseki Corpota...
HC49S KSS-HC49S Datasheet
138Kb / 1P
Miniature Quartz Crystal Unit for Microprocessor Model HC-49/U-S
logo
Fox Electronics
HC49S FOX-HC49S Datasheet
42Kb / 1P
RESISTANCE WELD THRU-HOLE CRYSTAL
logo
Vanlong Technology Co.,...
HC49S VANLONG-HC49S Datasheet
32Kb / 1P
Low Profile Resistance Weld Crystal
HC49S VANLONG-HC49S Datasheet
46Kb / 1P
Low Profile Resistance Weld Crystal
logo
IQD Frequency Products ...
HC49S IQD-HC49S Datasheet
130Kb / 1P
Quartz Crystal Specification
More results


Mô tả tương tự - HC49S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TEMEX
QEHC49H3 TEMEX-QEHC49H3 Datasheet
429Kb / 3P
HC49/S Crystal - Through Hole packaged
logo
Fox Electronics
C6AS FOX-C6AS Datasheet
192Kb / 3P
6.0mm x 3.5mm Ceramic SMD Crystal
C6BS FOX-C6BS Datasheet
213Kb / 3P
6mm x 3.5mm Ceramic SMD Crystal
logo
Transko Electronics, In...
HC49SMD TRANSKO-HC49SMD Datasheet
159Kb / 1P
STANDARD HC49/SMD CRYSTAL (11.5 x 4.75 x 3.5mm)
Rev. 2: 10-10-19
HC49SMD4 TRANSKO-HC49SMD4 Datasheet
330Kb / 1P
STANDARD HC49/SMD4 CRYSTAL (12.0 x 4.7mm)
Rev. 2: Nov. 2020
HC49U TRANSKO-HC49U Datasheet
131Kb / 1P
STANDARD THROUGH HOLE CRYSTAL (11.5 x 4.7 x 13.5mm)
Rev.3: 10-10-19
SXI TRANSKO-SXI Datasheet
170Kb / 1P
STANDARD THROUGH HOLE OSCILLATOR (20.7 x 13.1 x 7.5mm)
Rev. 2: 01-30-19
SXO TRANSKO-SXO Datasheet
179Kb / 1P
STANDARD THROUGH HOLE OSCILLATOR (20.8 x 13.2 x 7.24mm)
Rev. 4: Sep. 2019
SXP TRANSKO-SXP Datasheet
170Kb / 1P
STANDARD THROUGH HOLE OSCILLATOR (20.7 x 13.7 x 7.5mm)
Rev. 2: 01-30-19
VCXO-650 TRANSKO-VCXO-650 Datasheet
451Kb / 2P
STANDARD THROUGH HOLE VCXO (20.7 x 13.1 x 7.5mm)
Rev. 1: Jul. 2014
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com