công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TZ1079A bảng dữ liệu (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TZ1079A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMD 4.0x2.5 19.2MHz Crystal Unit
kích thước tập tin   202.2 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5 
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TZ1079A bảng dữ liệu (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.



Số phần tương tự - TZ1079A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TZ1074B TAI-SAW-TZ1074B Datasheet
138Kb / 8P
Crystal Unit SMD 2.5x2.0 26.0MHz
REV. NO.: 1
More results


Mô tả tương tự - TZ1079A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TZ0189A TAI-SAW-TZ0189A Datasheet
236Kb / 5P
SMD 4.0x2.5 19.2MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
TZ0446A TAI-SAW-TZ0446A Datasheet
225Kb / 5P
SMD 4.0x2.5 19.2MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
TZ0715A TAI-SAW-TZ0715A Datasheet
182Kb / 5P
SMD 5.0x3.2 19.2MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
TZ0780A TAI-SAW-TZ0780A Datasheet
191Kb / 5P
SMD 4.0x2.5 16.384MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
TZ1008B TAI-SAW-TZ1008B Datasheet
423Kb / 8P
Crystal Unit SMD 3.2x2.5 19.2MHz
REV. NO.: 3
TZ1539A TAI-SAW-TZ1539A Datasheet
446Kb / 7P
SMD 3.2x2.5 19.2MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
TZ1741A TAI-SAW-TZ1741A Datasheet
436Kb / 7P
Crystal Unit SMD 3.2x2.5 19.2MHz
REV. NO.: 1
TZ1835A TAI-SAW-TZ1835A Datasheet
135Kb / 8P
Crystal Unit SMD 2.5x2.0 19.2MHz
REV. NO.: 1
TZ1913A TAI-SAW-TZ1913A Datasheet
152Kb / 8P
Crystal Unit SMD 2.0x1.6 19.2MHz
REV. NO.: 2.0
TZ2576A TAI-SAW-TZ2576A Datasheet
118Kb / 7P
Crystal Unit SMD 5.0x3.2 19.2MHz
REV. NO.: 1
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com