công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TZ0848A bảng dữ liệu (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TZ0848A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMD 5.0x3.2 27.456MHz Crystal Unit
kích thước tập tin   189.24 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5 
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TZ0848A bảng dữ liệu (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.



Số phần tương tự - TZ0848A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TZ0841A TAI-SAW-TZ0841A Datasheet
301Kb / 7P
Crystal Unit SMD 3.2x2.5 33.75MHz
REV. NO.: 2
TZ0842A TAI-SAW-TZ0842A Datasheet
197Kb / 5P
SMD 4.0x2.5 14.31818Hz Crystal Unit
REV. NO.: 1
TZ0843A TAI-SAW-TZ0843A Datasheet
160Kb / 3P
SMD7x5 8.192 MHz Crystal Resonator
REV. NO.: 1.0
TZ0844A TAI-SAW-TZ0844A Datasheet
160Kb / 3P
SMD7x5 16.384 MHz Crystal Resonator
REV. NO.: 1.0
TZ0849A TAI-SAW-TZ0849A Datasheet
301Kb / 7P
Crystal Unit SMD 3.2x2.5 14.31818MHz
REV. NO.: 3
More results


Mô tả tương tự - TZ0848A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TZ0732A TAI-SAW-TZ0732A Datasheet
182Kb / 5P
SMD 5.0x3.2 35.00MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
TZ0773A TAI-SAW-TZ0773A Datasheet
180Kb / 5P
SMD 5.0x3.2 24.576MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
TZ0829A TAI-SAW-TZ0829A Datasheet
189Kb / 5P
SMD 5.0x3.2 16.369MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
TZ0863A TAI-SAW-TZ0863A Datasheet
189Kb / 5P
SMD 5.0x3.2 10.368MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
TZ0881A TAI-SAW-TZ0881A Datasheet
189Kb / 5P
SMD 5.0x3.2 9.6MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
TZ0899A TAI-SAW-TZ0899A Datasheet
195Kb / 5P
SMD 5.0x3.2 16.369MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
TZ1015A TAI-SAW-TZ1015A Datasheet
195Kb / 5P
SMD 5.0x3.2 16.36625MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
TZ1108A TAI-SAW-TZ1108A Datasheet
185Kb / 5P
SMD 5.0x3.2 21.1416MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
TZ1293A TAI-SAW-TZ1293A Datasheet
207Kb / 5P
SMD 5.0x3.2 12.0MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
TZ1296A TAI-SAW-TZ1296A Datasheet
301Kb / 7P
Crystal Unit SMD 5.0x3.2 12MHz
REV. NO.: 2
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com