công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TZ0806A bảng dữ liệu (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TZ0806A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMD 2.5x2.0 22.8 MHz Crystal Unit
kích thước tập tin   195.32 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5 
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TZ0806A bảng dữ liệu (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.



Số phần tương tự - TZ0806A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TZ0800A TAI-SAW-TZ0800A Datasheet
210Kb / 5P
SMD 4.0x2.5 16.384MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
TZ0802A TAI-SAW-TZ0802A Datasheet
301Kb / 7P
Crystal Unit SMD 3.2x2.5 14.7456MHz
REV. NO.: 3
TZ0803A TAI-SAW-TZ0803A Datasheet
302Kb / 7P
Crystal Unit SMD 3.2x2.5 19.5MHz
REV. NO.: 3
TZ0808A TAI-SAW-TZ0808A Datasheet
189Kb / 5P
SMD 5.0x3.2 26.0MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
TZ0809A TAI-SAW-TZ0809A Datasheet
302Kb / 7P
Crystal Unit SMD 3.2x2.5 12.0MHz
REV. NO.: 4
More results


Mô tả tương tự - TZ0806A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TZ0608A TAI-SAW-TZ0608A Datasheet
186Kb / 5P
SMD 2.5x2.0 40.0MHz Crystal Unit
REV. NO.: 2
TZ0631A TAI-SAW-TZ0631A Datasheet
345Kb / 7P
SMD 2.5x2.0 26.0MHz Crystal Unit
REV. NO.: 3
TZ0679A TAI-SAW-TZ0679A Datasheet
186Kb / 5P
SMD 2.5x2.0 48.0MHz Crystal Unit
REV. NO.: 2
TZ0733D TAI-SAW-TZ0733D Datasheet
165Kb / 7P
Crystal Unit SMD 2.5x2.0 40.00MHz
REV. NO.: 2
TZ0733E TAI-SAW-TZ0733E Datasheet
189Kb / 7P
Crystal Unit SMD 2.5x2.0 40.00MHz
REV. NO.: 2
TZ0751A TAI-SAW-TZ0751A Datasheet
158Kb / 8P
Crystal Unit SMD 2.5x2.0 20.0MHz
REV. NO.: 2
TZ0982A TAI-SAW-TZ0982A Datasheet
195Kb / 5P
SMD 2.5x2.0 27.6MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
TZ1106A TAI-SAW-TZ1106A Datasheet
234Kb / 7P
SMD 2.5x2.0 27.0MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
TZ1181EAAA32 TAI-SAW-TZ1181EAAA32 Datasheet
164Kb / 7P
Crystal Unit SMD 2.5x2.0 40.00MHz
REV. NO.: 1
TZ1721A TAI-SAW-TZ1721A Datasheet
365Kb / 7P
Crystal Unit SMD 2.5x2.0 40.0MHz
REV. NO.: 1
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com