công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TZ0718A bảng dữ liệu (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TZ0718A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMD 2.5x2.0mm, 18.432MHz Crystal Unit
kích thước tập tin   186.19 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5 
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TZ0718A bảng dữ liệu (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.



Số phần tương tự - TZ0718A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TZ0710A TAI-SAW-TZ0710A Datasheet
300Kb / 7P
Crystal Unit SMD 3.2x2.5 17.734475MHz
REV. NO.: 3
TZ0711A TAI-SAW-TZ0711A Datasheet
201Kb / 5P
SMD 2.5x2.0 26.0MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
TZ0712A TAI-SAW-TZ0712A Datasheet
186Kb / 5P
SMD 2.5x2.0 32.0MHz Crystal Unit
REV. NO.: 2
TZ0712B TAI-SAW-TZ0712B Datasheet
202Kb / 5P
SMD 2.5x2.0 32.0MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
TZ0712C TAI-SAW-TZ0712C Datasheet
139Kb / 8P
Crystal Unit SMD 2.5x2.0 32MHz
REV. NO.: 2
More results


Mô tả tương tự - TZ0718A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TZ0609A TAI-SAW-TZ0609A Datasheet
215Kb / 5P
SMD 5.0x3.2 18.432MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
TZ0648A TAI-SAW-TZ0648A Datasheet
197Kb / 5P
SMD 4.0x2.5 18.432MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
TZ0830A TAI-SAW-TZ0830A Datasheet
194Kb / 5P
SMD 2.5x2.0mm 30.00MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
TZ0889A TAI-SAW-TZ0889A Datasheet
194Kb / 5P
SMD 2.5x2.0mm 30.00MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
TZ0894A TAI-SAW-TZ0894A Datasheet
198Kb / 5P
SMD 4.0x2.5 18.432MHz Crystal Unit
REV. NO.: 2
TZ1007A TAI-SAW-TZ1007A Datasheet
303Kb / 7P
Crystal Unit SMD 3.2x2.5 18.432MHz
REV. NO.: 2
TZ1125A TAI-SAW-TZ1125A Datasheet
201Kb / 5P
SMD 2.5x2.0mm 25.00MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
TZ1240A TAI-SAW-TZ1240A Datasheet
338Kb / 7P
SMD 5.0x3.2 18.432MHz Crystal Unit
REV. NO.: 2
TZ1361A TAI-SAW-TZ1361A Datasheet
201Kb / 5P
SMD 2.5x2.0mm, 18.432MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
TZ1572A TAI-SAW-TZ1572A Datasheet
434Kb / 7P
Crystal Unit SMD 3.2x2.5 18.432MHz
REV. NO.: 1
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com