công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TZ0593A bảng dữ liệu (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TZ0593A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMD 4.0x2.5 19.7094MHz Crystal Unit
kích thước tập tin   231.44 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5 
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TZ0593A bảng dữ liệu (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.



Số phần tương tự - TZ0593A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TZ0590A TAI-SAW-TZ0590A Datasheet
301Kb / 7P
Crystal Unit SMD 3.2x2.5 50.253MHz
REV. NO.: 3
TZ0591A TAI-SAW-TZ0591A Datasheet
301Kb / 7P
Crystal Unit SMD 3.2x2.5 50.260MHz
REV. NO.: 3
TZ0592A TAI-SAW-TZ0592A Datasheet
301Kb / 7P
Crystal Unit SMD 3.2x2.5 50.267MHz
REV. NO.: 3
TZ0594A TAI-SAW-TZ0594A Datasheet
226Kb / 5P
SMD 4.0x2.5 14.4MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
TZ0595A TAI-SAW-TZ0595A Datasheet
301Kb / 7P
Crystal Unit SMD 3.2x2.5 19.6608MHz
REV. NO.: 3
More results


Mô tả tương tự - TZ0593A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TZ0175A TAI-SAW-TZ0175A Datasheet
226Kb / 5P
SMD 4.0x2.5 12.0MHz Crystal Unit
REV. NO.: 8
TZ0215A TAI-SAW-TZ0215A Datasheet
231Kb / 5P
SMD 4.0x2.5 12.0MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
TZ0543A TAI-SAW-TZ0543A Datasheet
226Kb / 5P
SMD 4.0x2.5 24.0MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
TZ0594A TAI-SAW-TZ0594A Datasheet
226Kb / 5P
SMD 4.0x2.5 14.4MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
TZ0596A TAI-SAW-TZ0596A Datasheet
300Kb / 7P
Crystal Unit SMD 3.2x2.5 19.7094MHz
REV. NO.: 3
TZ0626A TAI-SAW-TZ0626A Datasheet
197Kb / 5P
SMD 4.0x2.5 36.0MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
TZ0672A TAI-SAW-TZ0672A Datasheet
216Kb / 5P
SMD 4.0x2.5 22.4MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
TZ0780A TAI-SAW-TZ0780A Datasheet
191Kb / 5P
SMD 4.0x2.5 16.384MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
TZ0991A TAI-SAW-TZ0991A Datasheet
225Kb / 5P
SMD 4.0x2.5 16.0MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
TZ1079A TAI-SAW-TZ1079A Datasheet
202Kb / 5P
SMD 4.0x2.5 19.2MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com