công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TZ0214A bảng dữ liệu (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TZ0214A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMD 5.0x3.2 12MHz Crystal Unit
kích thước tập tin   342.5 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5   6   7 
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TZ0214A bảng dữ liệu (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.



Số phần tương tự - TZ0214A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TZ0210A TAI-SAW-TZ0210A Datasheet
168Kb / 7P
Crystal Unit SMD 5.0x3.2 12MHz
REV. NO.: 4.0
TZ0211A TAI-SAW-TZ0211A Datasheet
376Kb / 7P
SMD 5.0x3.2 8MHz Crystal Unit
REV. NO.:4.0
TZ0212A TAI-SAW-TZ0212A Datasheet
216Kb / 5P
SMD 5.0x3.2 12.8203MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
TZ0213A TAI-SAW-TZ0213A Datasheet
365Kb / 7P
Crystal Unit SMD 5.0x3.2 14.31818MHz
REV. NO.: 2
TZ0215A TAI-SAW-TZ0215A Datasheet
231Kb / 5P
SMD 4.0x2.5 12.0MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
More results


Mô tả tương tự - TZ0214A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TZ0210A TAI-SAW-TZ0210A Datasheet
168Kb / 7P
Crystal Unit SMD 5.0x3.2 12MHz
REV. NO.: 4.0
TZ0225A TAI-SAW-TZ0225A Datasheet
160Kb / 7P
Crystal Unit SMD 4.0x2.5 12MHz
REV. NO.: 6.0
TZ0732A TAI-SAW-TZ0732A Datasheet
182Kb / 5P
SMD 5.0x3.2 35.00MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
TZ0773A TAI-SAW-TZ0773A Datasheet
180Kb / 5P
SMD 5.0x3.2 24.576MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
TZ1050A TAI-SAW-TZ1050A Datasheet
183Kb / 5P
SMD 6.0x3.5 12MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
TZ1158A TAI-SAW-TZ1158A Datasheet
183Kb / 5P
SMD 6.0x3.5 12MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
TZ1293E TAI-SAW-TZ1293E Datasheet
367Kb / 7P
Crystal Unit SMD 5.0x3.2 12MHz
REV. NO.: 1
TZ1296A TAI-SAW-TZ1296A Datasheet
301Kb / 7P
Crystal Unit SMD 5.0x3.2 12MHz
REV. NO.: 2
TZ2097A TAI-SAW-TZ2097A Datasheet
356Kb / 7P
Crystal Unit SMD 5.0x3.2 12MHz
REV. NO.: 3
TZ2321A TAI-SAW-TZ2321A Datasheet
365Kb / 7P
Crystal Unit SMD 5.0x3.2 12MHz
REV. NO.: 1
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com