công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TX0216A bảng dữ liệu (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TX0216A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMD 5.0x3.2 20MHz VCTCXO
kích thước tập tin   231.67 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5   6   7 
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TX0216A bảng dữ liệu (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.



Số phần tương tự - TX0216A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TX0215A TAI-SAW-TX0215A Datasheet
188Kb / 5P
7.0x5.0 36 MHz VCXO
TX0218A TAI-SAW-TX0218A Datasheet
219Kb / 6P
SMD 5x3.2 12.8MHz TCXO
More results


Mô tả tương tự - TX0216A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TX0108A TAI-SAW-TX0108A Datasheet
340Kb / 7P
SMD 5.0x3.2 19.2MHz VCTCXO
TX0129A TAI-SAW-TX0129A Datasheet
239Kb / 6P
SMD 5.0x3.2 19.68MHz VCTCXO
TX0159A TAI-SAW-TX0159A Datasheet
219Kb / 6P
SMD 5.0x3.2 19.44MHz VCTCXO
TW0140A TAI-SAW-TW0140A Datasheet
365Kb / 7P
SMD 5.0x3.2 20MHz Crystal Oscillator
REV. NO.: 2.0
TX0406A TAI-SAW-TX0406A Datasheet
338Kb / 6P
SMD 5.0x3.2 14.7456MHz VCTCXO
REV. NO.: 2.0
TX0456A TAI-SAW-TX0456A Datasheet
192Kb / 7P
SMD 5.0x3.2 10MHz VCTCXO
REV. NO.: 1.0
TX0499A TAI-SAW-TX0499A Datasheet
250Kb / 7P
SMD 5.0x3.2 12.8MHz VCTCXO
REV. NO.: 1.0
TX0579A TAI-SAW-TX0579A Datasheet
178Kb / 7P
SMD 5.0x3.2 10MHz VCTCXO
REV. NO.:2.0
TZ0628A TAI-SAW-TZ0628A Datasheet
191Kb / 5P
SMD 5.0x3.2 20MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
TZ1064A TAI-SAW-TZ1064A Datasheet
198Kb / 5P
SMD 5.0x3.2 20MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com