công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NVMFS1D5N08X bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor

tên linh kiện NVMFS1D5N08X
Giải thích chi tiết về linh kiện  MOSFET - Power, Single N-Channel, STD Gate, SO8FL 80 V, 1.43 m, 253 A
kích thước tập tin   164.26 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5   6   7 
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

NVMFS1D5N08X bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor



Số phần tương tự - NVMFS1D5N08X

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NVMFS003P03P8Z ONSEMI-NVMFS003P03P8Z Datasheet
172Kb / 8P
MOSFET - Power, Single P-Channel, SO8-FL -30 V, 1.8 m, -234 A
November, 2021-Rev. 1
NVMFS003P03P8ZT1G ONSEMI-NVMFS003P03P8ZT1G Datasheet
172Kb / 8P
MOSFET - Power, Single P-Channel, SO8-FL -30 V, 1.8 m, -234 A
November, 2021-Rev. 1
NVMFS005N10MCL ONSEMI-NVMFS005N10MCL Datasheet
153Kb / 8P
MOSFET ??Power, Single N-Channel 100 V, 5.1 m, 108 A
September, 2021-Rev. 1
NVMFS005N10MCLT1G ONSEMI-NVMFS005N10MCLT1G Datasheet
153Kb / 8P
MOSFET ??Power, Single N-Channel 100 V, 5.1 m, 108 A
September, 2021-Rev. 1
NVMFS014P04M8L ONSEMI-NVMFS014P04M8L Datasheet
223Kb / 7P
MOSFET ??Power, Single P-Channel-40 V, 13.8 m, -52.1 A
February, 2021 ??Rev.1
More results


Mô tả tương tự - NVMFS1D5N08X

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NTMFS2D1N08X ONSEMI-NTMFS2D1N08X Datasheet
154Kb / 7P
MOSFET – Power, Single N-Channel, STD Gate, SO8FL 80 V, 1.9 m, 201 A
October, 2023 - Rev. 0
NTMFS2D5N08X ONSEMI-NTMFS2D5N08X Datasheet
146Kb / 6P
MOSFET – Power, Single N-Channel, STD Gate, SO8FL 80 V, 2.1 m, 181 A
October, 2023 - Rev. 0
NVMFWS1D9N08X ONSEMI-NVMFWS1D9N08X Datasheet
168Kb / 7P
MOSFET – Power, Single N-Channel, STD Gate, SO8FL 80 V, 1.9 m, 201 A
October, 2023 - Rev. 1
NVMFWS2D1N08X ONSEMI-NVMFWS2D1N08X Datasheet
258Kb / 8P
MOSFET - Power, Single N-Channel, STD Gate, SO8FL 80 V, 2.1 m, 181 A
October, 2023 - Rev. 0
NTMFS3D0N08X ONSEMI-NTMFS3D0N08X Datasheet
149Kb / 6P
MOSFET - Power, Single N-Channel, STD Gate, SO8FL 80 V, 2.6 m, 154 A
November, 2023 - Rev. 0
NTMFS3D5N08X ONSEMI-NTMFS3D5N08X Datasheet
147Kb / 7P
MOSFET - Power, Single N-Channel, STD Gate, SO8FL 80 V, 3 m, 135 A
November, 2023 - Rev. 1
NVMFWS2D5N08X ONSEMI-NVMFWS2D5N08X Datasheet
164Kb / 7P
MOSFET - Power, Single N-Channel, STD Gate, SO8FL 80 V, 2.55 m, 156 A
November, 2023 - Rev. 0
NVMFWS3D0N08X ONSEMI-NVMFWS3D0N08X Datasheet
165Kb / 8P
MOSFET - Power, Single N-Channel STD Gate, SO8FL 80 V, 3 m, 135 A
October, 2023 - Rev. 0
NTMFS4D0N08X ONSEMI-NTMFS4D0N08X Datasheet
231Kb / 8P
MOSFET - Power, Single N-Channel, STD Gate, SO8FL 80 V, 3.5 m, 119 A
December, 2023 - Rev. 0
NVMFWS3D5N08X ONSEMI-NVMFWS3D5N08X Datasheet
162Kb / 7P
MOSFET - Power, Single N-Channel, STD Gate, SO8FL 80 V, 3.5 m, 119 A
December, 2023 - Rev. 0
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com