công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD8342ACPZ-REEL7 bảng dữ liệu (PDF) - Analog Devices

tên linh kiện AD8342ACPZ-REEL7
Giải thích chi tiết về linh kiện  Active Receive Mixer LF to 500 MHz
kích thước tập tin   538.82 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5   6   7   8   9    Next
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD8342ACPZ-REEL7 bảng dữ liệu (PDF) - Analog Devices



Số phần tương tự - AD8342ACPZ-REEL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD8342ACPZ-REEL7 AD-AD8342ACPZ-REEL7 Datasheet
639Kb / 25P
Active Receive Mixer Low Frequency to 3.8 GHz
Rev. C
More results


Mô tả tương tự - AD8342ACPZ-REEL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ATMEL Corporation
T0780 ATMEL-T0780 Datasheet
208Kb / 11P
800 MHz - 1000 MHz High Linearity SiGe Active Receive Mixer
logo
Analog Devices
AD8344 AD-AD8344 Datasheet
429Kb / 20P
Active Receive Mixer 400 MHz to 1.2 GHz
6/04-Revision 0
logo
Stanford Microdevices
SRM-2016 STANFORD-SRM-2016 Datasheet
193Kb / 7P
1700 - 2000 MHz High Linearity Silicon Germanium Active Receive Mixer
logo
ATMEL Corporation
T0782 ATMEL-T0782 Datasheet
288Kb / 8P
2200-2700 MHz High Linearity SiGe Active Receive Mixer
logo
SIRENZA MICRODEVICES
SRM-1016 SIRENZA-SRM-1016 Datasheet
222Kb / 6P
800 - 1000 MHz High Linearity Active Receive Mixer
SRM-2016 SIRENZA-SRM-2016 Datasheet
374Kb / 9P
1700 - 2300 MHz High Linearity Active Receive Mixer
logo
M/A-COM Technology Solu...
MAC-51 MA-COM-MAC-51 Datasheet
60Kb / 3P
TO-5 Double-Balanced Mixer, 5 - 500 MHz
logo
Analog Devices
AD8342 AD-AD8342_15 Datasheet
818Kb / 24P
Active Receive Mixer LF to 3 GHz
REV. B
AD8344 AD-AD8344_15 Datasheet
436Kb / 20P
Active Receive Mixer 400 MHz to 1.2 GHz
REV. 0
logo
Linear Technology
LTC5562 LINER-LTC5562 Datasheet
569Kb / 26P
LF??GHz Wideband Low Power Active Mixer
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com