công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IPTG111N20NM3FD bảng dữ liệu (PDF) - Infineon Technologies AG

tên linh kiện IPTG111N20NM3FD
Giải thích chi tiết về linh kiện  OptiMOSTM 3 Power-Transistor, 200 V
kích thước tập tin   1356.71 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5   6   7   8   9    Next
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

IPTG111N20NM3FD bảng dữ liệu (PDF) - Infineon Technologies AG



Số phần tương tự - IPTG111N20NM3FD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
IPTG007N06NM5 INFINEON-IPTG007N06NM5 Datasheet
1Mb / 11P
OptiMOS™ 5 Power-Transistor, 60 V
Rev. 2.1, 2021-04-22
IPTG011N08NM5 INFINEON-IPTG011N08NM5 Datasheet
1Mb / 11P
OptiMOSTM 5 Power-Transistor, 80 V
Rev. 2.0, 2021-02-11
IPTG014N10NM5 INFINEON-IPTG014N10NM5 Datasheet
1Mb / 11P
OptiMOSTM 5 Power-Transistor, 100 V
Rev. 2.0, 2021-02-11
IPTG017N12NM6 INFINEON-IPTG017N12NM6 Datasheet
1Mb / 11P
MOSFET OptiMOSTM 6 Power-Transistor, 120 V
Rev. 2.0, 2023-10-12
IPTG018N08NM5 INFINEON-IPTG018N08NM5 Datasheet
1Mb / 11P
OptiMOSTM 5 Power-Transistor, 80 V
Rev. 2.0, 2021-03-29
More results


Mô tả tương tự - IPTG111N20NM3FD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
IPB110N20N3LF INFINEON-IPB110N20N3LF Datasheet
997Kb / 11P
OptiMOSTM 3 Linear FET, 200 V
Rev.2.1,2017-02-16
IPA126N10NM3S INFINEON-IPA126N10NM3S Datasheet
1Mb / 10P
OptiMOSTM 3 Power-Transistor, 100 V
Rev.2.1,2019-09-02
IPT030N12N3G INFINEON-IPT030N12N3G Datasheet
1Mb / 11P
OptiMOSTM 3 Power-Transistor, 120 V
Rev.2.1,2020-11-23
BSC0302LS INFINEON-BSC0302LS Datasheet
1Mb / 13P
MOSFET OptiMOSTM 3 Power-Transistor, 120 V
Rev. 2.2, 2022-09-21
IPA028N04NM3S INFINEON-IPA028N04NM3S Datasheet
1Mb / 10P
OptiMOSTM 3 Power-Transistor, 40 V
Rev. 2.1, 2019-09-02
BSC080N12LS INFINEON-BSC080N12LS Datasheet
1Mb / 13P
OptiMOSTM 3 Power-Transistor, 120 V
Rev. 2.1, 2022-11-09
IPA320N20NM3S INFINEON-IPA320N20NM3S Datasheet
1Mb / 10P
OptiMOSTM 3 Power-Transistor, 200 V
Rev. 2.1, 2019-09-02
IPA600N25NM3S INFINEON-IPA600N25NM3S Datasheet
1Mb / 10P
OptiMOSTM 3 Power-Transistor, 250 V
Rev. 2.1, 2019-09-02
IPTG210N25NM3FD INFINEON-IPTG210N25NM3FD Datasheet
1Mb / 11P
OptiMOSTM 3 Power-Transistor, 250 V
Rev. 2.0, 2021-02-11
BSC0303LS INFINEON-BSC0303LS Datasheet
1Mb / 13P
OptiMOSTM 3 Power-Transistor, 120 V
Rev. 2.1, 2022-08-09
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com