công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RF4P025AT bảng dữ liệu (PDF) - Rohm

tên linh kiện RF4P025AT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Pch -100V -2.5A Power MOSFET
kích thước tập tin   2734.27 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5   6   7   8   9    Next
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

RF4P025AT bảng dữ liệu (PDF) - Rohm



Số phần tương tự - RF4P025AT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
RF4P060BG ROHM-RF4P060BG Datasheet
2Mb / 14P
Nch 100V 6.0A Power MOSFET
20221115 - Rev.002
More results


Mô tả tương tự - RF4P025AT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
RQ5E025AT ROHM-RQ5E025AT Datasheet
2Mb / 13P
Pch -30V -2.5A Middle Power MOSFET
RRL025P03FRA ROHM-RRL025P03FRA Datasheet
791Kb / 14P
Pch -30V -2.5A Power MOSFET
RD3P130SP ROHM-RD3P130SP Datasheet
2Mb / 16P
Pch -100V -13A Power MOSFET
RW1C026ZP ROHM-RW1C026ZP Datasheet
2Mb / 12P
Pch -20V -2.5A Middle Power MOSFET
SP8M51FRA ROHM-SP8M51FRA Datasheet
4Mb / 22P
100V NchPch Power MOSFET
RD3P130SPFRA ROHM-RD3P130SPFRA Datasheet
2Mb / 15P
Pch -100V -13A Power MOSFET
SH8M51 ROHM-SH8M51 Datasheet
2Mb / 22P
100V NchPch Power MOSFET
20190527 - Rev.002
RQ6P020AT ROHM-RQ6P020AT Datasheet
2Mb / 14P
Pch -100V -2A Power MOSFET
20230118 - Rev.002
RS1P090AT ROHM-RS1P090AT Datasheet
2Mb / 13P
Pch -100V -33A Power MOSFET
20230126 - Rev.002
SH8JE5 ROHM-SH8JE5 Datasheet
2Mb / 14P
-100V PchPch Power MOSFET
20230126 - Rev.002
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com