| nhà sản xuất | tên linh kiện | bảng dữ liệu | Giải thích chi tiết về linh kiện |
 Micro Commercial Compon... |
BAS70LP
|
340Kb / 2P |
70 mA Schottky Rectifier 70 Volts
|
 Central Semiconductor C... |
CPD48V-CMPSH-3
|
465Kb / 4P |
Schottky Diode Die 0.1 Amp, 30 Volt
R1 14-November 2017 |
|
CPD51V-1N5711
|
458Kb / 4P |
Schottky Diode Die 15mA, 70 Volt
R0 11-April 2022 |
|
CPD51V-CMPD6263
|
458Kb / 4P |
Schottky Diode Die 15 mA, 70 Volt
R0 11-April 2022 |
|
CPD82X-CMDSH2-3
|
465Kb / 4P |
Schottky Diode Die 0.2 Amp, 30 Volt
R1 6-February 2017 |
|
CPD87R-CFSH2-4L
|
525Kb / 4P |
Schottky Diode Die 0.2 Amp, 40 Volt
R0 23-January 2017 |
|
CPD98V-CMUSH2-4
|
452Kb / 4P |
Schottky Diode Die 0.2 Amp, 40 Volt
R0 26-January 2017 |
|
CPD112R-CFSH05-20L
|
487Kb / 4P |
Schottky Diode Die 0.5 Amp, 20 Volt
R2 26-January 2023 |
|
CPD102X-1N5711
|
527Kb / 4P |
Schottky Diode Die 15mA, 70 Volt
R0 28-November 2017 |
|
CPD104R-CFSH2-3L
|
524Kb / 4P |
Schottky Diode Die 0.2 Amp, 30 Volt
R0 26-January 2017 |