| nhà sản xuất | tên linh kiện | bảng dữ liệu | Giải thích chi tiết về linh kiện |
 Vishay Barry |
A0300-100-10X
|
131Kb / 1P |
BeO FLANGED ATTENUATOR
Revision Date 11/19/08 |
|
A0300-40-3X
|
136Kb / 1P |
BeO 3 dB FLANGED ATTENUATOR
Rev. C |
|
A0300-50-5X
|
219Kb / 1P |
BeO 3 dB FLANGED ATTENUATOR
Rev. A |
|
A0800-40-3X
|
138Kb / 1P |
BeO 8 dB FLANGED ATTENUATOR
Revision Date 11/24/08 |
|
A0100-100-9X
|
87Kb / 1P |
BeO 1 dB FLANGED ATTENUATOR
Rev. A |
|
A0100-40-1X
|
184Kb / 1P |
BeO 1 dB FLANGED ATTENUATOR
Revision Date 07/16/08 |
|
A0100-40-3X
|
137Kb / 1P |
BeO 1dB FLANGED ATTENUATOR
Rev. C |
|
A0150-150-1X
|
119Kb / 1P |
BeO 1.5 dB FLANGED ATTENUATOR
Revision Date 01/05/11 |
|
A1500-40-3X
|
134Kb / 1P |
BeO 15 dB FLANGED ATTENUATOR
Revision Date 11/24/08 |
|
A3000-40-1X
|
84Kb / 1P |
BeO 30 dB FLANGED ATTENUATOR
Rev. A |