công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDPF041N06BL1-F154 bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor

tên linh kiện FDPF041N06BL1-F154
Giải thích chi tiết về linh kiện  MOSFET – N-Channel, POWERTRENCH 60 V, 77 A, 4.1 m
kích thước tập tin   388.87 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5   6   7   8   9    Next
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

FDPF041N06BL1-F154 bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor



Số phần tương tự - FDPF041N06BL1-F154

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
FDPF041N06BL1 ISC-FDPF041N06BL1 Datasheet
323Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
More results


Mô tả tương tự - FDPF041N06BL1-F154

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
UT3458 UTC-UT3458 Datasheet
152Kb / 3P
4.1 A, 60 V (D-S) N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FDD86540 FAIRCHILD-FDD86540 Datasheet
247Kb / 6P
N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 60 V, 50 A, 4.1 m廓
FDMC86570L FAIRCHILD-FDMC86570L Datasheet
352Kb / 7P
N-Channel Shielded Gate PowerTrench MOSFET 60 V, 56 A, 4.3 m
logo
ON Semiconductor
NVBGS4D1N15MC ONSEMI-NVBGS4D1N15MC Datasheet
233Kb / 7P
MOSFET - Single N-Channel 150 V, 4.1 m, 185 A
December, 2019 ??Rev. 0
FDB86566-F085 ONSEMI-FDB86566-F085 Datasheet
531Kb / 7P
N-Channel PowerTrench MOSFET 60 V, 110 A, 2.7 m廓
August-2017, Rev. 2
FDB86569-F085 ONSEMI-FDB86569-F085 Datasheet
3Mb / 8P
MOSFET ??N-Channel, POWERTRENCH 60 V, 80 A, 5.6 m
May, 2020 ??Rev. 3
FDBL86066-F085 ONSEMI-FDBL86066-F085 Datasheet
483Kb / 8P
N?륝hannel POWERTRENCH MOSFET 100 V, 240 A, 4.1 m
January, 2018 ??Rev. 2
NTBS2D7N06M7 ONSEMI-NTBS2D7N06M7 Datasheet
247Kb / 7P
N?륝hannel PowerTrench MOSFET 60 V, 110 A, 2.7 m
December, 2017 ??Rev. 0
NTD5C648NL ONSEMI-NTD5C648NL Datasheet
233Kb / 7P
MOSFET ??Power, Single, N-Channel 60 V, 4.1 m, 91 A
May, 2019??Rev.
FDPF035N06B-F154 ONSEMI-FDPF035N06B-F154 Datasheet
367Kb / 10P
MOSFET – N-Channel, POWERTRENCH 60 V, 88 A, 3.5 m
December, 2020 - Rev. 0
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com