công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SB1644 bảng dữ liệu (PDF) - Rohm

tên linh kiện 2SB1644
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power Transistor (−80V, −4A)
kích thước tập tin   52.48 Kbytes
Html View  1 
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

2SB1644 bảng dữ liệu (PDF) - Rohm



Số phần tương tự - 2SB1644

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
2SB1644J ROHM-2SB1644J Datasheet
373Kb / 7P
PNP -4A -80V Power Transistor
2013.03 - Rev.A
More results


Mô tả tương tự - 2SB1644

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mospec Semiconductor
2SD526 MOSPEC-2SD526 Datasheet
118Kb / 3P
POWER TRANSISTORS(4A,80V,30W)
logo
Rohm
2SB1474 ROHM-2SB1474 Datasheet
53Kb / 1P
Power Transistor (-80V, -4A)
2SD1933 ROHM-2SD1933 Datasheet
39Kb / 1P
Power Transistor (-80V, -4A)
2SB1568 ROHM-2SB1568 Datasheet
78Kb / 4P
Power Transistor (-80V, -4A)
2SA1635 ROHM-2SA1635 Datasheet
61Kb / 2P
Power Transistor (-80V, -4A)
2SD1898T100R ROHM-2SD1898T100R Datasheet
112Kb / 4P
Power Transistor (80V, 1A)
2SAR564F3 ROHM-2SAR564F3 Datasheet
1Mb / 9P
PNP -4A -80V Middle Power Transistor
2SCR564F3 ROHM-2SCR564F3 Datasheet
1Mb / 9P
NPN 4A 80V Middle Power Transistor
2SB1644J ROHM-2SB1644J Datasheet
373Kb / 7P
PNP -4A -80V Power Transistor
2013.03 - Rev.A
2SC5574 ROHM-2SC5574 Datasheet
54Kb / 1P
Power Transistor (80V, 4A)
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com