công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDMA410NZT bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor

tên linh kiện FDMA410NZT
Giải thích chi tiết về linh kiện  MOSFET – N-Channel, POWERTRENCH, Ultra Thin, 1.5 V 20 V, 9.5 A, 23 m
kích thước tập tin   485.92 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5   6   7   8   9 
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

FDMA410NZT bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor



Số phần tương tự - FDMA410NZT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDMA410NZ FAIRCHILD-FDMA410NZ Datasheet
315Kb / 7P
Single N-Channel 1.5 V Specified PowerTrench짰 MOSFET 20 V, 9.5 A, 23 m廓
logo
ON Semiconductor
FDMA410NZ ONSEMI-FDMA410NZ Datasheet
612Kb / 9P
Single N-Channel 1.5 V Specified PowerTrench® MOSFET 20 V, 9.5 A, 23 mΩ
June 2014 Rev.B4
More results


Mô tả tương tự - FDMA410NZT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDMA410NZ FAIRCHILD-FDMA410NZ Datasheet
315Kb / 7P
Single N-Channel 1.5 V Specified PowerTrench짰 MOSFET 20 V, 9.5 A, 23 m廓
FDZ197PZ FAIRCHILD-FDZ197PZ Datasheet
294Kb / 7P
P-Channel 1.5 V Specified PowerTrench짰 Thin WL-CSP MOSFET -20 V, -3.8 A, 64 m廓
FDZ192NZ FAIRCHILD-FDZ192NZ Datasheet
309Kb / 7P
N-Channel 1.5 V Specified PowerTrench짰 Thin WL-CSP MOSFET 20 V, 5.3 A, 39 m廓
FDZ375P FAIRCHILD-FDZ375P_10 Datasheet
297Kb / 6P
P-Channel 1.5 V Specified PowerTrench짰 Thin WL-CSP MOSFET -20 V, -3.7 A, 78 m廓
FDD86326 FAIRCHILD-FDD86326 Datasheet
171Kb / 6P
N-Channel Shielded Gate PowerTrench MOSFET 80 V, 37 A, 23 m Ohm
FDME1024NZT FAIRCHILD-FDME1024NZT Datasheet
269Kb / 7P
Dual N-Channel PowerTrench MOSFET 20 V, 3.8 A, 66 m
FDZ375P FAIRCHILD-FDZ375P Datasheet
297Kb / 6P
P-Channel 1.5 V Specified PowerTrench짰 Thin WL-CSP MOSFET -20 V, -3.7 A, 78 m廓
logo
ON Semiconductor
FDC642P-F085 ONSEMI-FDC642P-F085 Datasheet
1Mb / 9P
MOSFET ??P-Channel, POWERTRENCH -20 V, -4 A, 100 m
September, 2020 ??Rev. 3
NTTFS007P02P8 ONSEMI-NTTFS007P02P8 Datasheet
249Kb / 6P
MOSFET – P-Channel, POWERTRENCH -20 V, -56 A, 6.5 m
April, 2023 - Rev. 0
NTTFS004P02P8 ONSEMI-NTTFS004P02P8 Datasheet
321Kb / 7P
MOSFET – P-Channel, POWERTRENCH -20 V, -56 A, 4 m
June, 2023 - Rev. 0
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com