công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R7FA2E1A73CFM bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R7FA2E1A73CFM
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra low power 48 MHz Arm® Cortex®-M23 core, up to 128-KB code flash memory, 16-KB SRAM, Capacitive Sensing Unit (CTSU2), 12-bit A/D Converter, Security and Safety features.
kích thước tập tin   2498.59 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5   6   7   8   9    Next
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R7FA2E1A73CFM bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp



Số phần tương tự - R7FA2E1A73CFM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
R7FA2E1A73CFM RENESAS-R7FA2E1A73CFM Datasheet
2Mb / 121P
Renesas Microcontrollers
Rev.1.70 Oct 31, 2025
R7FA2E1A73CFMAA0 RENESAS-R7FA2E1A73CFMAA0 Datasheet
2Mb / 117P
Ultra low power 48 MHz Arm® Cortex®-M23 core, up to 128-KB code flash memory, 16-KB SRAM, Capacitive Sensing Unit (CTSU2), 12-bit A/D Converter, Security and Safety features.
Rev.1.30 Nov 30, 2022
R7FA2E1A73CFMAC0 RENESAS-R7FA2E1A73CFMAC0 Datasheet
2Mb / 117P
Ultra low power 48 MHz Arm® Cortex®-M23 core, up to 128-KB code flash memory, 16-KB SRAM, Capacitive Sensing Unit (CTSU2), 12-bit A/D Converter, Security and Safety features.
Rev.1.30 Nov 30, 2022
R7FA2E1A73CFMBA0 RENESAS-R7FA2E1A73CFMBA0 Datasheet
2Mb / 117P
Ultra low power 48 MHz Arm® Cortex®-M23 core, up to 128-KB code flash memory, 16-KB SRAM, Capacitive Sensing Unit (CTSU2), 12-bit A/D Converter, Security and Safety features.
Rev.1.30 Nov 30, 2022
R7FA2E1A73CFMBC0 RENESAS-R7FA2E1A73CFMBC0 Datasheet
2Mb / 117P
Ultra low power 48 MHz Arm® Cortex®-M23 core, up to 128-KB code flash memory, 16-KB SRAM, Capacitive Sensing Unit (CTSU2), 12-bit A/D Converter, Security and Safety features.
Rev.1.30 Nov 30, 2022
More results


Mô tả tương tự - R7FA2E1A73CFM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Holtek Semiconductor In...
HT32F52243 HOLTEK-HT32F52243 Datasheet
6Mb / 44P
32-Bit Arm Cortex -M0 Microcontroller, up to 128 KB Flash and 16 KB SRAM
October 23, 2017
logo
Renesas Technology Corp
RA2L1 RENESAS-RA2L1 Datasheet
1Mb / 110P
Ultra low power 48 MHz Arm짰 Cortex-M23 core, up to 256-KB code flash memory
RA2E2 RENESAS-RA2E2 Datasheet
1Mb / 98P
Ultra low power 48 MHz Arm® Cortex®-M23 core, up to 64-KB code flash memory, 8-KB SRAM, 12-bit A/D Converter, Security and Safety features.
Mar 31, 2022
RA2L1 RENESAS-RA2L1_V01 Datasheet
1Mb / 111P
Ultra low power 48 MHz Arm® Cortex®-M23 core, up to 256-KB code flash memory, 32 KB SRAM, Capacitive Sensing Unit (CTSU2), 12-bit A/D Converter, 12-bit D/A Converter, Security and Safety features.
May 20, 2022
R01DS0386EJ0130 RENESAS-R01DS0386EJ0130 Datasheet
2Mb / 117P
Ultra low power 48 MHz Arm® Cortex®-M23 core, up to 128-KB code flash memory, 16-KB SRAM, Capacitive Sensing Unit (CTSU2), 12-bit A/D Converter, Security and Safety features.
Rev.1.30 Nov 30, 2022
S5D5 RENESAS-S5D5 Datasheet
1Mb / 100P
Leading performance 120 MHz Arm® Cortex®-M4 core, up to 1-MB code flash memory, 384-KB SRAM
Rev.1.30 Aug 2019
logo
STMicroelectronics
STM32U535XX STMICROELECTRONICS-STM32U535XX Datasheet
3Mb / 278P
Ultra-low-power Arm® Cortex®-M33 MCUTrustZone®FPU,240 DMIPS, up to 512 KB flash memory, 274 KB SRAM
17-Feb-2023
STM32U545XX STMICROELECTRONICS-STM32U545XX Datasheet
3Mb / 283P
Ultra-low-power Arm® Cortex®-M33 MCUTrustZone®FPU,240 DMIPS, 512 KB flash memory, 274 KB SRAM, crypto
17-Feb-2023
logo
NXP Semiconductors
LPC86X NXP-LPC86X Datasheet
1Mb / 99P
32-bit Arm® Cortex®-M0 microcontroller; up to 64 KB flash and 8 KB SRAM; 12-bit ADC; Comparator; FlexTimers
Rev. 3 - 28 April 2023
LPC82X NXP-LPC82X_V01 Datasheet
2Mb / 85P
32-bit ARM® Cortex®-M0 microcontroller; up to 32 kB flash and 8 kB SRAM; 12-bit ADC; comparator
Rev. 1.5 - 7 February 2023
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com