| nhà sản xuất | tên linh kiện | bảng dữ liệu | Giải thích chi tiết về linh kiện |
 ON Semiconductor |
NTHS5402T1
|
206Kb / 8P |
Power MOSFET N?묬hannel ChipFET-TM
February, 2005 ??Rev. XXX |
|
NTR1P02T1
|
63Kb / 6P |
Power MOSFET(??0 V, ?? A, P?묬hannel SOT??3 Package)
March, 2005 ??Rev. 4 |
|
NTHS4501N
|
65Kb / 6P |
Power MOSFET 30 V, 6.7 A, Single N?묬hannel, ChipFET Package
February, 2007 ??Rev. 4 |
|
NTP18N06
|
90Kb / 8P |
Power MOSFET 15 A, 60 V, N?묬hannel TO??20 & D2PAK
August, 2005 ??Rev. 4 |
|
NTY100N10
|
162Kb / 8P |
Power MOSFET 123 A, 100 V N?묬hannel Enhancement?묺ode TO264 Package
March, 2006 ??Rev. 2 |
|
NTB125N02R
|
90Kb / 7P |
Power MOSFET 125 A, 24 V N?묬hannel TO??20, D2PAK
April, 2006 ??Rev. 7 |
|
NVTFS5826NL
|
117Kb / 6P |
60 V, 24 m, 20 A, Single N?묬hannel Power MOSFET
January, 2011 ??Rev. 0 |
|
NVMFS5826NLT1G
|
116Kb / 6P |
Power MOSFET 60 V, 24 m, 26 A, Single N?묬hannel
May, 2013 ??Rev. 3 |
|
NTMFS5C604NL
|
81Kb / 6P |
Power MOSFET 60 V, 276 A, Single N?묬hannel
June, 2014 ??Rev. 0 |
|
NTMYS014N06CL
|
327Kb / 7P |
Power MOSFET 60 V, 15 m, 37 A, Single N?묬hannel
March, 2019-Rev. 0 |