công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

C945L bảng dữ liệu (PDF) - AiT Semiconductor Inc.

tên linh kiện C945L
Giải thích chi tiết về linh kiện  GENERAL PURPOSE TRANSISTOR NPN 200mW 150mA 50V
kích thước tập tin   456.88 Kbytes
Html View  1   2   3   4 
nhà sản xuất  AITSEMI [AiT Semiconductor Inc.]
Trang chủ  https://ait-ic.com/
Logo AITSEMI - AiT Semiconductor Inc.

C945L bảng dữ liệu (PDF) - AiT Semiconductor Inc.



Số phần tương tự - C945L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AiT Semiconductor Inc.
C945L AITSEMI-C945L Datasheet
456Kb / 4P
GENERAL PURPOSE TRANSISTOR NPN 200mW 150mA 50V
REV1.0
logo
List of Unclassifed Man...
C945LT1 ETC1-C945LT1 Datasheet
128Kb / 2P
SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Weitron Technology
C945LT1 WEITRON-C945LT1 Datasheet
1Mb / 4P
NPN Transistors
More results


Mô tả tương tự - C945L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
2SA2029 ROHM-2SA2029_13 Datasheet
646Kb / 13P
PNP -150mA -50V General Purpose Transistors
2SA2029 ROHM-2SA2029 Datasheet
2Mb / 16P
General Purpose Transistor (-50V, -150mA)
2SA1576U3HZG ROHM-2SA1576U3HZG Datasheet
1Mb / 10P
General Purpose Transistor (-50V, -150mA)
2SC4081U3HZG ROHM-2SC4081U3HZG Datasheet
1Mb / 10P
General purpose small signal amplifier(50V, 150mA)
logo
AiT Semiconductor Inc.
2SC2712 AITSEMI-2SC2712 Datasheet
644Kb / 5P
GENERAL PURPOSE TRANSISTOR NPN 150mW 150mA 50V
C945H AITSEMI-C945H Datasheet
456Kb / 4P
GENERAL PURPOSE TRANSISTOR NPN 200mW 150mA 50V
REV1.0
logo
Rohm
2SA1774E3HZG ROHM-2SA1774E3HZG Datasheet
1Mb / 9P
General Purpose Transistor (-50V, -150mA)
20220607 - Rev.001
2SC2412KFRA ROHM-2SC2412KFRA Datasheet
1Mb / 9P
General purpose small signal amplifier(50V, 150mA)
20151009 - Rev.001
2SC4081FRA ROHM-2SC4081FRA Datasheet
1Mb / 9P
General purpose small signal amplifier(50V, 150mA)
20151009 - Rev.001
2SD2654E3 ROHM-2SD2654E3 Datasheet
1Mb / 9P
General purpose Transistor (50V, 150mA)
20221201 - Rev.002
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com