công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NVTFS014P04M8L bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor

tên linh kiện NVTFS014P04M8L
Giải thích chi tiết về linh kiện  MOSFET ??Power, Single, P-Channel -40 V, 13.8 m, -49 A
kích thước tập tin   229.69 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5   6   7 
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

NVTFS014P04M8L bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor



Số phần tương tự - NVTFS014P04M8L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NVTFS010N10MCL ONSEMI-NVTFS010N10MCL Datasheet
332Kb / 7P
MOSFET - Power, Single N-Channel 100 V, 10.6 m, 57.8 A
July, 2019 ??Rev. 0
NVTFS010N10MCLTAG ONSEMI-NVTFS010N10MCLTAG Datasheet
332Kb / 7P
MOSFET - Power, Single N-Channel 100 V, 10.6 m, 57.8 A
July, 2019 ??Rev. 0
NVTFS015N04C ONSEMI-NVTFS015N04C Datasheet
209Kb / 7P
MOSFET ??Power, Single N-Channel 40 V, 17.3 m, 27 A
August, 2019 ??Rev. 1
NVTFS015N04CTAG ONSEMI-NVTFS015N04CTAG Datasheet
209Kb / 7P
MOSFET ??Power, Single N-Channel 40 V, 17.3 m, 27 A
August, 2019 ??Rev. 1
NVTFS015P03P8Z ONSEMI-NVTFS015P03P8Z Datasheet
260Kb / 8P
MOSFET - Power, Single P-Channel, 8FL -30 V, 7.5 m, -88.6 A
December, 2021-Rev. 2
More results


Mô tả tương tự - NVTFS014P04M8L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NTMYS8D0N04C ONSEMI-NTMYS8D0N04C Datasheet
323Kb / 7P
Power MOSFET 40 V, 8.1 m, 49 A, Single N?묬hannel
March, 2019-Rev. 0
NVMFD5C466N ONSEMI-NVMFD5C466N Datasheet
233Kb / 7P
MOSFET ??Power, Dual N-Channel 40 V, 8.1 m, 49 A
July, 2019 ??Rev. 1
NVMFS2D3P04M8L ONSEMI-NVMFS2D3P04M8L Datasheet
278Kb / 9P
MOSFET - Power, Single P-Channel -40 V, 2.2 m, -222 A
March, 2021-Rev. 6
NVTFS9D6P04M8L ONSEMI-NVTFS9D6P04M8L Datasheet
226Kb / 7P
MOSFET - Power, Single P-Channel -40 V, 9.5 m, -64 A
May, 2020 ??Rev. 4
NVMFS5C466N ONSEMI-NVMFS5C466N Datasheet
198Kb / 7P
MOSFET ??Power, Single N-Channel 40 V, 8.1 m, 49 A
July, 2019 ??Rev. 0
NVTYS007N04C ONSEMI-NVTYS007N04C Datasheet
333Kb / 7P
MOSFET ??Power, Single N-Channel 40 V, 8.6 m, 49 A
May, 2021 ??Rev. 0
NVMFS014P04M8L ONSEMI-NVMFS014P04M8L Datasheet
223Kb / 7P
MOSFET ??Power, Single P-Channel-40 V, 13.8 m, -52.1 A
February, 2021 ??Rev.1
NVTYS014P04M8L ONSEMI-NVTYS014P04M8L Datasheet
337Kb / 7P
MOSFET – Power, Single P-Channel −40 V, 13.5 m, −53 A
May, 2021 - Rev. P2
NVMYS8D0N04C ONSEMI-NVMYS8D0N04C Datasheet
339Kb / 7P
MOSFET – Power, Single N-Channel 40 V, 8.1 m, 49 A
July, 2019 - Rev. 0
NVMFS9D6P04M8L ONSEMI-NVMFS9D6P04M8L Datasheet
136Kb / 7P
MOSFET - Power, Single P-Channel -40 V, 9.5 m, -77 A
June, 2022 - Rev. 0
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com