| nhà sản xuất | tên linh kiện | bảng dữ liệu | Giải thích chi tiết về linh kiện |
 ON Semiconductor |
NTD60N02R-35G
|
85Kb / 8P |
Power MOSFET 62 A, 25 V, N?묬hannel, DPAK
December, 2006 ??Rev. 12 |
|
NVMFS6H800NL
|
204Kb / 7P |
Power MOSFET Single N?묬hannel, 80 V, 1.9 m, 224 A
April, 2019 ??Rev. 2 |
|
NTMFD5C462NL
|
219Kb / 7P |
Power MOSFET 40 V, 4.7 m, 84 A, Dual N?묬hannel
August, 2017 ??Rev. P3 |
|
NTMFD5C466N
|
218Kb / 7P |
Power MOSFET 40 V, 8.1 m, 49 A, Dual N?묬hannel
October, 2018 ??Rev. 0 |
|
NTTFS6H850NL
|
192Kb / 7P |
Power MOSFET 80 V, 8.6 m, 64 A, Single N?묬hannel
February, 2019 ??Rev. 0 |
|
NVMFD5C446N
|
293Kb / 7P |
Power MOSFET 40 V, 2.9 m, 127 A, Dual N?묬hannel
October, 2017 ??Rev. 1 |
|
NVMFD5C478N
|
220Kb / 7P |
Power MOSFET 40 V, 17.0 m, 27 A, Dual N?묬hannel
December, 2018-Rev. 1 |
|
NVMFD5C478NL
|
179Kb / 7P |
Power MOSFET 40 V, 14.5 m, 29 A, Dual N?묬hannel
June, 2018 ??Rev. 1 |
|
NVMFD6H840NL
|
253Kb / 8P |
Power MOSFET 80 V, 6.9 m, 74 A, Dual N?묬hannel
April, 2019 ??Rev. 0 |
|
NVMFS6D1N08H
|
145Kb / 8P |
Power MOSFET 80 V, 5.5 m, 89 A, Single N?묬hannel
August, 2018 ??Rev. 0 |