công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NVMFD5C668NL bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor

tên linh kiện NVMFD5C668NL
Giải thích chi tiết về linh kiện  MOSFET ??Power, Dual N-Channel 60 V, 6.5 m, 68 A
kích thước tập tin   230.69 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5   6   7 
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

NVMFD5C668NL bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor



Số phần tương tự - NVMFD5C668NL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NVMFD5C650NL ONSEMI-NVMFD5C650NL Datasheet
233Kb / 7P
MOSFET ??Power, Dual N-Channel 60 V, 4.2 m, 111 A
July, 2019 ??Rev. P3
NVMFD5C650NLT1G ONSEMI-NVMFD5C650NLT1G Datasheet
233Kb / 7P
MOSFET ??Power, Dual N-Channel 60 V, 4.2 m, 111 A
July, 2019 ??Rev. P3
NVMFD5C650NLWFT1G ONSEMI-NVMFD5C650NLWFT1G Datasheet
233Kb / 7P
MOSFET ??Power, Dual N-Channel 60 V, 4.2 m, 111 A
July, 2019 ??Rev. P3
NVMFD5C672NL ONSEMI-NVMFD5C672NL Datasheet
231Kb / 7P
MOSFET ??Power, Dual N-Channel 60 V, 11.9 m, 40 A
June, 2020 ??Rev. 3
NVMFD5C672NLT1G ONSEMI-NVMFD5C672NLT1G Datasheet
231Kb / 7P
MOSFET ??Power, Dual N-Channel 60 V, 11.9 m, 40 A
June, 2020 ??Rev. 3
More results


Mô tả tương tự - NVMFD5C668NL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
N0604N RENESAS-N0604N_15 Datasheet
148Kb / 8P
N-channel MOSFET 60 V, 82 A, 6.5 m廓
logo
ON Semiconductor
NTMFD5C680NL ONSEMI-NTMFD5C680NL Datasheet
362Kb / 7P
MOSFET ??Power, Dual, N-Channel 60 V, 28 m, 26 A
May, 2019 ??Rev. P3
NVMFD5C672NL ONSEMI-NVMFD5C672NL Datasheet
231Kb / 7P
MOSFET ??Power, Dual N-Channel 60 V, 11.9 m, 40 A
June, 2020 ??Rev. 3
NVMFD5C674NL ONSEMI-NVMFD5C674NL Datasheet
372Kb / 7P
MOSFET ??Power, Dual N-Channel 60 V, 14.4 m, 42 A
December, 2020-Rev. P4
NVMFD5C680NL ONSEMI-NVMFD5C680NL Datasheet
364Kb / 7P
MOSFET ??Power, Dual N-Channel 60 V, 28 m, 26 A
March, 2021-Rev. 2
NVLJWD040N06CL ONSEMI-NVLJWD040N06CL Datasheet
138Kb / 7P
MOSFET - Power, Dual N-Channel 60 V, 38 m, 18 A
July, 2022 - Rev. 1
NVMJD012N06CL ONSEMI-NVMJD012N06CL Datasheet
258Kb / 6P
MOSFET - Power, Dual N-Channel 60 V, 11.9 m, 42 A
August, 2022 - Rev. 1
NVMJD015N06CL ONSEMI-NVMJD015N06CL Datasheet
256Kb / 6P
MOSFET - Power, Dual N-Channel 60 V, 14.4 m, 35 A
August, 2022 - Rev. 1
NVMJD027N06CL ONSEMI-NVMJD027N06CL Datasheet
253Kb / 6P
MOSFET - Power, Dual N-Channel 60 V, 26.5 m, 21 A
August, 2022 - Rev. 0
NVMJD015N06CL ONSEMI-NVMJD015N06CL_V01 Datasheet
255Kb / 6P
MOSFET - Power, Dual N-Channel 60 V, 14.4 m, 35 A
September, 2022 - Rev. 2
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com