| nhà sản xuất | tên linh kiện | bảng dữ liệu | Giải thích chi tiết về linh kiện |
 ON Semiconductor |
NFVA35065L32
|
675Kb / 15P |
3?뭁hase 650 V, 50 A Automotive Smart Power Module
May, 2018 ??Rev. 2 |
|
NFAM3065L4BT
|
286Kb / 10P |
Intelligent Power Module (IPM), 650 V, 30 A
April, 2020 ??Rev. 1 |
|
NFVA23512NP2T
|
754Kb / 15P |
Automotive 3?뭁hase 1200 V, 35 A IGBT Intelligent Power Module
December, 2019 ??Rev. 4 |
|
NFVA33065L32
|
893Kb / 14P |
3?뭁hase 650 V, 30 A Automotive Smart Power Module
November, 2018 ??Rev. 2 |
|
NFVA34065L32
|
889Kb / 14P |
3?뭁hase 650 V, 40 A Automotive Smart Power Module
November, 2018 ??Rev. 2 |
|
NFAM3065L4B
|
388Kb / 10P |
Intelligent Power Module(IPM), 650 V, 30 A
April, 2020 ??Rev. 1 |
|
NFAM3065L4BTL
|
262Kb / 10P |
Intelligent Power Module (IPM) 650 V, 30 A
August, 2021 ??Rev. 0 |
|
NFVA35065L42
|
1Mb / 14P |
ASPM 27 Series Automotive 3?뭁hase 650 V 50 A Smart Power Module
April, 2022 ??Rev. 4 |
|
NFVA36065L42
|
1Mb / 14P |
ASPM 27 Series Automotive 3?뭁hase 650 V 60 A Smart Power Module
April, 2022 ??Rev. 4 |
|
NFVF97565L1ZT1
|
634Kb / 12P |
ASPM16 Series for Exciter Motor Application Automotive 650 V 75 A Smart Power Module
July, 2023 - Rev. 0 |