công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NTPF450N80S3Z bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor

tên linh kiện NTPF450N80S3Z
Giải thích chi tiết về linh kiện  MOSFET ??Power,N-Channel, SUPERFET III 800 V, 450 m, 11 A
kích thước tập tin   207.75 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5   6   7   8   9 
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

NTPF450N80S3Z bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor



Số phần tương tự - NTPF450N80S3Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
NTPF082N65S3F ISC-NTPF082N65S3F Datasheet
260Kb / 2P
Isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
ON Semiconductor
NTPF082N65S3F ONSEMI-NTPF082N65S3F Datasheet
325Kb / 10P
MOSFET ??Power, N-Channel, SUPERFET III, FRFET 650 V, 40 A, 82 m
August, 2019-Rev. 5
NTPF095N65S3H ONSEMI-NTPF095N65S3H Datasheet
217Kb / 10P
MOSFET - Power, N?륝hannel, SUPERFET III, FAST 650 V, 95 m, 30 A
March, 2021-Rev. 2
NTPF100N60S5H ONSEMI-NTPF100N60S5H Datasheet
149Kb / 6P
MOSFET - Power, Single N-Channel, SUPERFET, FAST, TO220FP 600 V, 100 m, 27 A
August, 2022 - Rev. 0
NTPF110N65S3HF ONSEMI-NTPF110N65S3HF Datasheet
308Kb / 10P
MOSFET ?밣ower, N-Channel, SUPERFET III, FRFET 650 V, 30 A, 110 m
June, 2019-Rev. 0
More results


Mô tả tương tự - NTPF450N80S3Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NTD360N80S3Z ONSEMI-NTD360N80S3Z Datasheet
261Kb / 9P
MOSFET ??Power, N-Channel, SUPERFET III 800 V, 360 m, 13 A
April, 2020 ??Rev. 0
NTP360N80S3Z ONSEMI-NTP360N80S3Z Datasheet
199Kb / 9P
MOSFET ??Power, N-Channel, SUPERFET III 800 V, 360 m, 13 A
April, 2020 ??Rev. 0
NTPF360N80S3Z ONSEMI-NTPF360N80S3Z Datasheet
148Kb / 8P
MOSFET ??Power, N-Channel, SUPERFET III 800 V, 360 m, 13 A
April, 2020 ??Rev. 0
NTD600N80S3Z ONSEMI-NTD600N80S3Z Datasheet
333Kb / 9P
MOSFET ??Power, N-Channel, SUPERFET III 800 V, 600 m, 8 A
December, 2020 ??Rev. 0
NTPF150N65S3HF ONSEMI-NTPF150N65S3HF Datasheet
304Kb / 10P
MOSFET ??Power, N-Channel, SUPERFET III, FRFET 650 V, 24 A, 150 m
June, 2019-Rev. 1
NTPF600N80S3Z ONSEMI-NTPF600N80S3Z Datasheet
216Kb / 9P
MOSFET ??Power, N-Channel, SUPERFET III 800 V, 600 m, 8 A
May, 2021-Rev. 2
NVHL040N65S3HF ONSEMI-NVHL040N65S3HF Datasheet
330Kb / 11P
MOSFET - Power, N-Channel, SUPERFET III, FRFET 650 V, 65 A, 40 m
January, 2021-Rev. P1
NVH082N65S3F ONSEMI-NVH082N65S3F Datasheet
300Kb / 12P
MOSFET ??Power, N-Channel, SUPERFET III, FRFET 650 V, 40 A, 82 m
November, 2020-Rev. 0
FCH060N80 ONSEMI-FCH060N80 Datasheet
496Kb / 10P
MOSFET ??N-Channel, SUPERFET II 800 V, 58 A, 60 m
November, 2020 ??Rev. 4
FCPF400N80ZL1-F154 ONSEMI-FCPF400N80ZL1-F154 Datasheet
303Kb / 10P
MOSFET – N-Channel, SUPERFET II 800 V, 11 A, 400 m
December, 2020 - Rev. 0
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com