công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TRF1208 bảng dữ liệu (PDF) - Texas Instruments

tên linh kiện TRF1208
Giải thích chi tiết về linh kiện  TRF1208 10 MHz to 11 GHz 3-dB BW, ADC Driver Amplifier
kích thước tập tin   2439.64 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5   6   7   8   9    Next
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TRF1208 bảng dữ liệu (PDF) - Texas Instruments



Số phần tương tự - TRF1208_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TRF1208 TI-TRF1208_V02 Datasheet
2Mb / 31P
TRF1208 10 MHz to 11 GHz 3-dB BW, ADC Driver Amplifier
REVISED APRIL 2022
TRF1208 TI1-TRF1208_V03 Datasheet
2Mb / 41P
TRF1208 10-MHz to 11-GHz, 3-dB-BW ADC Driver Amplifier
REVISED AUGUST 2023
More results


Mô tả tương tự - TRF1208_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pasternack Enterprises,...
PE15A1009 PASTERNACK-PE15A1009 Datasheet
512Kb / 5P
1.4 dB NF, 11 dBm, 10 MHz to 3 GHz, Low Noise Amplifier
logo
KR Electronics, Inc.
2969-SMA KR-2969-SMA Datasheet
64Kb / 3P
10 MHz minimum 1.5 dB BW
logo
TriQuint Semiconductor
TGA2243-SM TRIQUINT-TGA2243-SM_15 Datasheet
974Kb / 15P
11 17 GHz 3-Stage Driver Amplifier
logo
Pasternack Enterprises,...
PE1528 PASTERNACK-PE1528 Datasheet
349Kb / 3P
11 dBm P1dB, 10 MHz to 3 GHz, Gain Block Amplifier, 15 dB Gain, 12 dBm IP3, 3 dB NF, SMA
logo
Analog Devices
ADL5580 AD-ADL5580 Datasheet
783Kb / 22P
Fully Differential, 10 GHz ADC Driver with 10 dB Gain
12/2020-Revision 0
logo
Texas Instruments
TRF1208 TI-TRF1208 Datasheet
1Mb / 29P
TRF1208 10 MHz to 11 GHz 3-dB BW, ADC Driver Amplifier
OCTOBER 2021
TRF0206-SP TI-TRF0206-SP Datasheet
1Mb / 22P
TRF0206-SP Single Channel, 10 MHz to 6.5 GHz 3-dB BW, ADC Driver Amplifier
REVISED DECEMBER 2022
TRF1208 TI-TRF1208_V02 Datasheet
2Mb / 31P
TRF1208 10 MHz to 11 GHz 3-dB BW, ADC Driver Amplifier
REVISED APRIL 2022
TRF1208 TI1-TRF1208_V03 Datasheet
2Mb / 41P
TRF1208 10-MHz to 11-GHz, 3-dB-BW ADC Driver Amplifier
REVISED AUGUST 2023
TRF0206-SP TI1-TRF0206-SP_V01 Datasheet
1Mb / 25P
TRF0206-SP Single‑Channel, 10‑MHz to 6.5‑GHz, 3‑dB BW, ADC Driver Amplifier
REVISED AUGUST 2023
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com