| nhà sản xuất | tên linh kiện | bảng dữ liệu | Giải thích chi tiết về linh kiện |
 Maxim Integrated Produc... |
MAX38643AEVK
|
459Kb / 6P |
Evaluates the MAX38643A in a 6-pin WLP
Rev 1; 7/19 |
|
MAX38642A
|
427Kb / 6P |
Evaluates the MAX38642A in a 6-Pin WLP
Rev 1; 7/19 |
|
MAX38642AEVK
|
427Kb / 6P |
Evaluates the MAX38642A in a 6-Pin WLP
Rev 1; 7/19 |
|
MAX38913AEVK
|
304Kb / 8P |
Evaluates the MAX38913A IC in a 12-Pin (3x4 0.4mm Pitch) WLP
Rev 0; 3/21 |
|
MAX38908EVK
|
531Kb / 7P |
Evaluates the MAX38908 IC in a 14-pin (3mm x 3mm) TDFN
Rev 0; 8/19 |
|
MAX38904DEVK
|
389Kb / 6P |
Evaluates the MAX38904D IC in a 5 x 3 bump, 2.2mm x 1.37mm WLP, 0.4mm pitch
Rev 0; 8/19 |
|
MAX38904CEVK
|
441Kb / 6P |
Evaluates the MAX38904C IC in a 5 x 3 bump, 2.2mm x 1.37mm WLP, 0.4mm pitch
Rev 0; 8/19 |
|
MAX38904BEVK
|
414Kb / 6P |
Evaluates the MAX38904B IC in a 10-pin (3mm x 3mm) TDFN
Rev 0; 2/19 |
|
MAX77839WEVKIT
|
863Kb / 10P |
Evaluates: MAX77839 in WLP Package
2021 |
|
MAX38640AEVKWLP
|
442Kb / 6P |
Evaluates: MAX38640 A in WLP
2019 |