công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NTMFD5C674NL bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor

tên linh kiện NTMFD5C674NL
Giải thích chi tiết về linh kiện  MOSFET ??Dual, N-Channel 60 V, 14.4 m, 42 A
kích thước tập tin   369.87 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5   6   7 
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

NTMFD5C674NL bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor



Số phần tương tự - NTMFD5C674NL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NTMFD5C672NL ONSEMI-NTMFD5C672NL Datasheet
230Kb / 7P
MOSFET ??Power, Dual, N-Channel 60 V, 11.9 m, 49 A
May, 2019 ??Rev. 0
NTMFD5C672NLT1G ONSEMI-NTMFD5C672NLT1G Datasheet
230Kb / 7P
MOSFET ??Power, Dual, N-Channel 60 V, 11.9 m, 49 A
May, 2019 ??Rev. 0
More results


Mô tả tương tự - NTMFD5C674NL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NTB6413AN ONSEMI-NTB6413AN_12 Datasheet
123Kb / 7P
N-Channel Power MOSFET 100 V, 42 A, 28 m
July, 2012 ??Rev. 3
logo
Fairchild Semiconductor
FDMS86520 FAIRCHILD-FDMS86520 Datasheet
258Kb / 7P
N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 60 V, 42 A, 7.4 m廓
logo
Renesas Technology Corp
UPA2660T1R RENESAS-UPA2660T1R Datasheet
268Kb / 7P
DUAL N-CHANNEL MOSFET 20 V, 4.0 A, 42 m
logo
Fairchild Semiconductor
FQD20N06LTM FAIRCHILD-FQD20N06LTM Datasheet
1Mb / 8P
N-Channel QFET짰 MOSFET 60 V, 17.2 A, 42 m廓
FQD20N06LTF FAIRCHILD-FQD20N06LTF Datasheet
1Mb / 8P
N-Channel QFET MOSFET 60 V, 17.2 A, 42 m
logo
ON Semiconductor
NTTFS012N10MD ONSEMI-NTTFS012N10MD Datasheet
267Kb / 8P
MOSFET ??Power, Single N-Channel 100 V, 14.4 m, 45 A
June, 2021 ??Rev. 1
NVMFD5C674NL ONSEMI-NVMFD5C674NL Datasheet
372Kb / 7P
MOSFET ??Power, Dual N-Channel 60 V, 14.4 m, 42 A
December, 2020-Rev. P4
NVMJD012N06CL ONSEMI-NVMJD012N06CL Datasheet
258Kb / 6P
MOSFET - Power, Dual N-Channel 60 V, 11.9 m, 42 A
August, 2022 - Rev. 1
NVMJD015N06CL ONSEMI-NVMJD015N06CL Datasheet
256Kb / 6P
MOSFET - Power, Dual N-Channel 60 V, 14.4 m, 35 A
August, 2022 - Rev. 1
NVMJD015N06CL ONSEMI-NVMJD015N06CL_V01 Datasheet
255Kb / 6P
MOSFET - Power, Dual N-Channel 60 V, 14.4 m, 35 A
September, 2022 - Rev. 2
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com