công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SEN-11319 bảng dữ liệu (PDF) - SparkFun Electronics

tên linh kiện SEN-11319
Giải thích chi tiết về linh kiện  RFID Tag - Adhesive MIFARE Classic짰 1K
kích thước tập tin   94.14 Kbytes
Html View  1 
nhà sản xuất  SPARKFUN [SparkFun Electronics]
Trang chủ  https://www.sparkfun.com/
Logo SPARKFUN - SparkFun Electronics

SEN-11319 bảng dữ liệu (PDF) - SparkFun Electronics



Số phần tương tự - SEN-11319

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SparkFun Electronics
SEN-11050 SPARKFUN-SEN-11050 Datasheet
358Kb / 2P
Temperature Sensor - Waterproof (DS18B20)
9-9-21
SEN-11447 SPARKFUN-SEN-11447 Datasheet
107Kb / 2P
SparkFun Wake on Shake
10/14/2015
SEN-11957 SPARKFUN-SEN-11957 Datasheet
94Kb / 1P
Webcam - USB
12/1/2015
SEN-11999 SPARKFUN-SEN-11999 Datasheet
118Kb / 2P
SparkFun RedBot Sensor - Mechanical Bumper
More results


Mô tả tương tự - SEN-11319

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AMIC Technology
A9210B AMICC-A9210B Datasheet
208Kb / 13P
13.56MHz RFID TAG IC
logo
Abracon Corporation
ART868X25275YZ25 ABRACON-ART868X25275YZ25 Datasheet
1Mb / 2P
RFID Tag (Passive)
11.24.14
ART868X130903TX13 ABRACON-ART868X130903TX13 Datasheet
1Mb / 2P
RFID Tag (Passive)
11.24.14
ART915X25275YZ25 ABRACON-ART915X25275YZ25 Datasheet
1Mb / 2P
RFID Tag (Passive)
11.25.14
ART915X130930TX13 ABRACON-ART915X130930TX13 Datasheet
1Mb / 2P
RFID Tag (Passive)
11.25.14
logo
SparkFun Electronics
SEN-10127 SPARKFUN-SEN-10127 Datasheet
216Kb / 1P
RFID Tag ??ABS Token MIFARE Classic짰 1K (13.56 MHz)
5??6??7
SEN-10128 SPARKFUN-SEN-10128 Datasheet
147Kb / 1P
RFID Tag ??Transparent MIFARE Classic짰 1K (13.56 MHz)
5??6??7
SEN-10131 SPARKFUN-SEN-10131 Datasheet
114Kb / 1P
RFID Tag ??Laundry MIFARE Classic짰 1K (13.56 MHz)
5??6??7
WRL-14151 SPARKFUN-WRL-14151 Datasheet
96Kb / 1P
UHF RFID Tag - Adhesive (Set of 5)
2/27/2017
COM-14325 SPARKFUN-COM-14325 Datasheet
76Kb / 1P
RFID Tag (125kHz)
6-20-17
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com