công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

9001KA4 bảng dữ liệu (PDF) - Schneider Electric

tên linh kiện 9001KA4
Giải thích chi tiết về linh kiện  30MM CONTACT BLOCK 1N/O EARLY CLOSING
kích thước tập tin   161.71 Kbytes
Html View  1   2   3   4 
nhà sản xuất  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Trang chủ  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric

9001KA4 bảng dữ liệu (PDF) - Schneider Electric



Số phần tương tự - 9001KA4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Schneider Electric
9001KA41 SCHNEIDER-9001KA41 Datasheet
164Kb / 4P
30MM CONTACT BLOCK 1NO/1NC LOGIC REED
Jan 6, 2022
9001KA42 SCHNEIDER-9001KA42 Datasheet
173Kb / 4P
30mm push button, Type K, hermetically sealed logic reed contact block, 1NO, 0.025A inductive at 120VAC, pressure wire
Jan 13, 2022
9001KA43 SCHNEIDER-9001KA43 Datasheet
172Kb / 4P
30mm push button, Type K, hermetically sealed logic reed inductive at 120VAC, pressure wire contact block, 1NC, 0.025A
Jan 6, 2022
9001KA45 SCHNEIDER-9001KA45 Datasheet
152Kb / 2P
PUSHBUTTON CONTACT 120VAC 0.5A TYPE K
Jan 6, 2022
9001KA4G SCHNEIDER-9001KA4G Datasheet
139Kb / 3P
PUSH BUTTON CONTACT 600VAC 10A 30MM T-K
Jan 6, 2022
More results


Mô tả tương tự - 9001KA4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Schneider Electric
XB5AACUST01 SCHNEIDER-XB5AACUST01 Datasheet
120Kb / 1P
P/B,WHITE,1N/O,SPRING RETURN
May 24, 2021
XB5AACUST02 SCHNEIDER-XB5AACUST02 Datasheet
125Kb / 1P
P/B,WHITE,1N/O,SPRING RETURN
May 24, 2021
9001KA1TAD1 SCHNEIDER-9001KA1TAD1 Datasheet
86Kb / 1P
30MM CONTACT BLOCK WITH ADAPTOR
Aug 10, 2019
9001KA41 SCHNEIDER-9001KA41 Datasheet
164Kb / 4P
30MM CONTACT BLOCK 1NO/1NC LOGIC REED
Jan 6, 2022
9001KA52 SCHNEIDER-9001KA52 Datasheet
173Kb / 4P
30MM CONTACT BLOCK 1N/O POWER REED
Jan 6, 2022
9001KA53 SCHNEIDER-9001KA53 Datasheet
173Kb / 4P
30MM CONTACT BLOCK 1N/C POWER REED
Jan 6, 2022
9001KA54 SCHNEIDER-9001KA54 Datasheet
152Kb / 2P
30MM CONTACT BLOCK 2N/C POWER REED
Jan 6, 2022
9001KA55 SCHNEIDER-9001KA55 Datasheet
152Kb / 2P
30MM CONTACT BLOCK 2N/O POWER REED
Jan 6, 2022
9001SK52 SCHNEIDER-9001SK52 Datasheet
127Kb / 2P
PENDANT STATION CLOSING PLATE 30MM SK
Jan 20, 2022
VZ7 SCHNEIDER-VZ7 Datasheet
146Kb / 3P
TeSys VARIO - auxiliary contact block - 1 NC early-break1 NO late-make
Jun 22, 2022
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com