công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FGH60T65SHD bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor

tên linh kiện FGH60T65SHD
Giải thích chi tiết về linh kiện  IGBT - Field Stop, Trench 650 V, 60 A
kích thước tập tin   677.61 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5   6   7   8   9 
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

FGH60T65SHD bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor



Số phần tương tự - FGH60T65SHD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
FGH60T65SQD-F155 ONSEMI-FGH60T65SQD-F155 Datasheet
560Kb / 10P
IGBT - Field Stop, Trench 650 V, 60 A
November, 2019 ??Rev. 3
More results


Mô tả tương tự - FGH60T65SHD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGW60H65F STMICROELECTRONICS-STGW60H65F Datasheet
1Mb / 12P
60 A, 650 V field stop trench gate IGBT
31-Jul-2012
logo
ON Semiconductor
AFGHL50T65SQD ONSEMI-AFGHL50T65SQD Datasheet
257Kb / 9P
Field Stop Trench IGBT 50A, 650V
January, 2020 ??Rev. 1
FGAF40S65AQ ONSEMI-FGAF40S65AQ Datasheet
491Kb / 10P
Field Stop Trench IGBT 650 V, 40 A
May, 2021 ??Rev. 3
FGH40T65SPD ONSEMI-FGH40T65SPD Datasheet
585Kb / 9P
IGBT - Field Stop, Trench 650 V, 40 A
November, 2020 ??Rev. 4
FGH60T65SQD-F155 ONSEMI-FGH60T65SQD-F155 Datasheet
560Kb / 10P
IGBT - Field Stop, Trench 650 V, 60 A
November, 2019 ??Rev. 3
FGH75T65SQD ONSEMI-FGH75T65SQD Datasheet
532Kb / 10P
IGBT - Field Stop, Trench 650 V, 75 A
April, 2020 ??Rev. 5
FGHL40S65UQ ONSEMI-FGHL40S65UQ Datasheet
311Kb / 10P
Field Stop Trench IGBT 40 A, 650 V
May, 2019 ??Rev. P0
FGH40T65SHDF ONSEMI-FGH40T65SHDF Datasheet
503Kb / 9P
IGBT - Field Stop, Trench 650 V, 40 A
November, 2020 ??Rev. 4
logo
STMicroelectronics
STGW60H65F STMICROELECTRONICS-STGW60H65F_V01 Datasheet
1Mb / 14P
60 A, 650 V field stop trench gate IGBT
09-Jan-2013
logo
Fairchild Semiconductor
FGA6560WDF FAIRCHILD-FGA6560WDF Datasheet
2Mb / 9P
650 V, 60 A Field Stop Trench IGBT
Rev. 1.1 April 2015
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com