công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA2575A bảng dữ liệu (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TA2575A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAW Rx Filter 722.5 MHz Band29 SMD 1109(BW=11MHz)
kích thước tập tin   908.39 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5   6   7   8   9    Next
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA2575A bảng dữ liệu (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.



Số phần tương tự - TA2575A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA2570ATCA TAI-SAW-TA2570ATCA Datasheet
550Kb / 8P
TCSAW Filter 2492 MHz SMD 3X3 mm (BW=8MHz)
TA2571A TAI-SAW-TA2571A Datasheet
480Kb / 7P
SAW Filter 806 MHz (BW 30MHz) SMD 1.1X0.9mm
TA2572A TAI-SAW-TA2572A Datasheet
770Kb / 7P
SAW Filter 315 MHz SMD 3.0X3.0 mm (BW=1 MHz)
TA2574A TAI-SAW-TA2574A Datasheet
909Kb / 10P
SAW Rx Filter 2355 MHz Band30 SMD 1109(BW=10MHz)
logo
Transko Electronics, In...
TA257AK TRANSKO-TA257AK Datasheet
357Kb / 4P
Wirelss, RF SAW Filter
Revision 0: June 2008
More results


Mô tả tương tự - TA2575A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1839D TAI-SAW-TA1839D Datasheet
249Kb / 7P
SAW Rx Filter 942.5 MHz LTE Band 8 SMD 1109 (35.0MHz BW)
TA1847D TAI-SAW-TA1847D Datasheet
508Kb / 7P
SAW Rx Filter 2655 MHz LTE Band 7 SMD 1109(70MHz BW)
TA1991A TAI-SAW-TA1991A Datasheet
477Kb / 7P
SAW Rx Filter 2605 MHz LTE Band 41 SMD 1109(100MHz BW)
TA2530A TAI-SAW-TA2530A Datasheet
957Kb / 11P
SAW Filter 2442 MHz SMD 1109(BW=79MHz)
TA2530B TAI-SAW-TA2530B Datasheet
882Kb / 11P
SAW Filter 2442 MHz SMD 1109(BW=79MHz)
TA2574A TAI-SAW-TA2574A Datasheet
909Kb / 10P
SAW Rx Filter 2355 MHz Band30 SMD 1109(BW=10MHz)
TA2620A TAI-SAW-TA2620A Datasheet
693Kb / 8P
SAW Filter 2442 MHz SMD 1109(BW=79MHz)
TA2622A TAI-SAW-TA2622A Datasheet
1Mb / 10P
SAW Filter 751 MHz SMD 1109(BW=10MHz)
TA2667A TAI-SAW-TA2667A Datasheet
495Kb / 11P
SAW Filter 2017.5 MHz SMD 1109(BW=15MHz)
TA2667B TAI-SAW-TA2667B Datasheet
495Kb / 11P
SAW Filter 2017.5 MHz SMD 1109(BW=15MHz)
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com